Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH563 Datasheet(PDF) 4 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH563
Description  CH563
PDF  154 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH563 Datasheet(HTML) 4 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

  CH563 Datasheet HTML 1Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 2Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 3Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 4Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 154 page
background image
CH563 中文手册
4
第 1 章 概述
CH563 系列单片机是 32 位 RISC 精简指令集 CPU,指令集兼容 ARMv5TE,支持 16 位 Thumb 指令和
增强 DSP 指令。默认系统主频为 100MHZ,最高可达 130MHZ。高度集成的外设以及高性能,使其可以
广泛的应用于各种嵌入式应用。
CH563 的外设组件包含最高 224K 的 FLASH 闪存、64K 的 SRAM、28K 的 DataFlash、百兆以太网、
高速/全速 USB 主机/从机接口、2 个 SPI 接口、2 个 UART 接口、3 通道 10 位 ADC、4 个通用定时器、
8 位被动并行接口、8/16/32 位 Intel 时序的总线接口、在系统编程 ISP 接口和多达 74 个通用 I/O 管
脚。
1.1 功能特性
● 内核:
32 位 RISC 指令集 CPU,兼容 ARM V5TE 指令集,支持 16 位 Thumb 指令和增强 DSP 指令,默认
系统主频为 100MHZ。
● FLASH 和 RAM:
CH563 片内 FLASH 最高为 224K,用于保存程序代码,支持写保护。FLASH 闪存拥有 10 万次擦
写、20 年保存能力,支持 ICP/ISP 升级。
片内 SRAM 共 64K,用于数据缓冲。
● DataFlash:
片内 DataFlash 共 28K,用于保存非易失性数据。
● 以太网:
内置 MAC 和基于 DSP 的 10/100Base-TX 快速 Ethernet 收发器(PHY),支持 10/100Mbps 双绞线
网络通讯,兼容 IEEE 802.3,802.3u 和 FDDI-TP-PMD,支持 Wake-On-LAN 功能,收发各独立
的 2K 字节 FIFO,支持 DMA。
每颗芯片都内置 IEEE 分配的唯一 MAC 地址。
● USB:
内置高速 USB 收发器(PHY)和 USB 控制器,支持 USB 2.0,兼容 EHCI,支持主/从模式,支持
高速/全速/低速传输,独立的 2K+64 字节 FIFO,支持 DMA。
● SPI:
2 组 SPI 控制器 SPI0、SPI1,速度可调,最高可达系统频率 SCLK 的一半约 50MHZ,支持输入
输出单工复用。SPI0 支持 Master/Slave 主从模式,32 级 FIFO,支持 DMA;SPI1 只支持主机
模式,16 级 FIFO。
● UART:
2 组兼容 16C550 的异步串口 UART,速度可调,最高达系统主频 SCLK 的八分之一约 16Mbps,
一组支持全部 Modem 信号,16 级 FIFO;另一组只支持 CTS 和 RTS,但支持 9 位串口模式下总
线地址自动比较和 SIR 之 IrDA 编解码,32 级 FIFO。
● ADC:
CH563 最多支持 3 通道 10 位 A/D 转换器,采样率可调,最高达每秒 1M 次,8 级 FIFO,支持设
定参考值在到达后触发中断,支持两通道自动轮测,可用软件对信号进行算法解码,支持 DMA。
● TIMER:
4 组 28 位定时器,支持输入信号宽度采样/信号捕捉(高/低/翻转),支持 PWM 输出,8 级 FIFO,
其中 3 组支持 DMA。
● 被动并口:
提供 1 个 Intel 时序的 8 位被动并口,方便与外部系统进行数据通信。
● 总线接口:
提供 1 个 Intel 时序的总线接口,支持 8 位、16 位、32 位数据读写,读写宽度可调。
● 低功耗睡眠:
支持低功耗睡眠方式,支持部分 GPIO 等外部唤醒。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com