Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH563 Datasheet(PDF) 9 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH563
Description  CH563
PDF  154 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH563 Datasheet(HTML) 9 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH563 Datasheet HTML 5Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 6Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 7Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 8Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 154 page
background image
CH563 中文手册
9
4
-
RSVD0
保留引脚,必须接 GND
5
64
VCC18
P
VCC18
1.8V 内核电源:
内部电路的电源
6
1
RSETE
I
RSETE
对地接电阻,用于 ETH-PHY
电阻值范围为 12K 到 18K,12K 时性能最优,18K
时功耗最低,默认可接 15K
7
2
VCC33E
P
VCC33E
3.3V 电源:
以太网部分电源
8
-
RSVD2
保留引脚,禁止连接
9
3
GND
P
GND
地:
公共接地端,0V 参考点
10
4
RXP
ETH
RXP
以太网 RXP 信号
11
5
RXN
ETH
RXN
以太网 RXN 信号
12
6
VCC18E
P
VCC18E
1.8V 电源:
以太网部分电源
13
-
VCC18E
P
VCC18E
1.8V 电源:
以太网部分电源
14
7
TXP
ETH
TXP
以太网 TXP 信号
15
8
TXN
ETH
TXN
以太网 TXN 信号
16
9
GND
P
GND
地:
公共接地端,0V 参考点
17
-
GND
P
GND
地:
公共接地端,0V 参考点
18
-
VCC18
P
VCC18
1.8V 内核电源:
内部电路的电源
19
10
XI
I
XI
晶体振荡输入端
20
11
XO
I/O
XO
晶体振荡反向输出端
21
12
VCC33U
P
VCC33U
3.3V 电源:
USB 部分电源
22
13
GND
P
GND
地:
公共接地端,0V 参考点
23
14
RSETU
I
RSETU
对地接 12K 电阻,用于 USB-PHY
24
15
DN
USB
DN(UD-)
USB 总线的 D-数据线
25
16
DP
USB
DP(UD+)
USB 总线的 D+数据线
26
17
VCC33U
P
VCC33U
3.3V 电源:
USB 部分电源
27
18
GND
P
GND
地:
公共接地端,0V 参考点



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com