Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CH563 Datasheet(PDF) 13 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Part # CH563
Description  CH563
PDF  154 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WCH [Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://wch.cn/
Logo WCH - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

CH563 Datasheet(HTML) 13 Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd.

Back Button CH563 Datasheet HTML 9Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 10Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 11Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 12Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 13Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 14Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 15Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 16Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. CH563 Datasheet HTML 17Page - Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 154 page
background image
CH563 中文手册
13
93
47
PA12
I/O
PA12/CTS0
/A12
PA12:通用双向数字 I/O 引脚
CTS0:UART0 的 MODEM 信号,清除发送
A12: 外部存储器地址线 12
94
-
PA13
I/O
PA13/DSR0
/ELED#/TDI
/A13
PA13:通用双向数字 I/O 引脚
DSR0:UART0 的 MODEM 信号,数据装置就绪
ELED#:以太网收发指示灯驱动引脚
A13: 外部存储器地址线 13
95
-
PA14
I/O
PA14/RI0
/TCK/A14
PA14:通用双向数字 I/O 引脚
RI0: UART0 的 MODEM 信号,振铃指示
A14: 外部存储器地址线 14
96
-
PA15
I/O
PA15/DCD0
/TMS/A15
PA15:通用双向数字 I/O 引脚
DCD0:UART0 的 MODEM 信号,载波检测
A15: 外部存储器地址线 15
97
49
PA8
I/O
FT
PA8/RTS0
/UID/A8
PA8:PA 口通用 I/O
RTS0:UART0 的 MODEM 信号,请求发送
UID:USB 接口 ID 信号线输入引脚
A8: 外部存储器地址线 8
98
-
PA9
I/O
FT
PA9/SLVI#
/TRST#/A9
PA9:通用双向数字 I/O 引脚
SLVI#:被动并口中断输出引脚
A9: 外部存储器地址线 9
99
-
PA10
I/O
FT
PA10/SLVA
/A10
PA10:通用双向数字 I/O 引脚
SLVA:被动并口命令/数据选择输入引脚
A10: 外部存储器地址线 10
100
50
PA11
I/O
FT
PA11/SLVCS#
/A11
PA11:通用双向数字 I/O 引脚
SLVCS#:被动并口片选输入引脚
A11: 外部存储器地址线 11
101
-
VCC33
P
3.3V 端口电源:
I/O 口电源
102
-
PA16
I/O
FT
PA16/CTS1
/A16
PA16:通用双向数字 I/O 引脚
CTS1:UART1 的 MODEM 信号,清除发送
A16: 外部存储器地址线 16
103
51
PA17
I/O
FT
PA17/RTS1
/TNOW1/A17
PA17:通用双向数字 I/O 引脚
RTS1:UART1 的 MODEM 信号,请求发送
TNOW1:UART1 的单工 RS485 收发使能引脚
A17: 外部存储器地址线 17
104
52
PA18
I/O
FT
PA18/ELINK#
/A18
PA18:通用双向数字 I/O 引脚
ELINK#:以太网通讯连接指示灯驱动引脚
A18: 外部存储器地址线 18
105
53
PA19
I/O
FT
PA19/VBUS
/A19
PA19:通用双向数字 I/O 引脚
VBUS:USB 总线电源检测输入引脚
A19: 外部存储器地址线 19
106
-
PA20
I/O
FT
PA20/PRD#
PA20:通用双向数字 I/O 引脚
PRD#:被动并口读信号输入引脚
外部存储器读信号输出引脚
107
-
PA21
I/O
FT
PA21/PWR#
PA21:通用双向数字 I/O 引脚
PWR#:被动并口写信号输入引脚
外部存储器写信号输出引脚
108
54
VCC18
P
VCC18
1.8V 内核电源:
内部电路的电源



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com