Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1242 Datasheet(PDF) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1242
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1242 Datasheet(HTML) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1242 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 29 page
background image
CS1242
R
Re
ev
v 1
1..0
0
第
第 1133 页
页,
,共
共 2299 页
页
3
功能模块描述
3.1
输入多路信号选择器(Input Multiplexer)
CS1242 的输入信号通道可以任意组合,多路输入选择原理图如图 4 所示。
Buffer
BUFEN
AIN0
AIN1
AIN2
AIN3
图4 多路输入选择原理框图
CS1242 可以最多配置 2 对差分输入或 3 个单端输入。例如,如果选择 AIN1 为差分正(负)信
号的一个输入端,可以选择任意其它输入端为负(正)端输入。
CS1242 可以实现在单时钟周期内完成输入信号的选择切换、内部数字滤波器的稳定输出。为
了降低切换误差,要求在 DRDY 信号变低后立即配置 MUX 寄存器。
3.2
输入模拟缓冲器(Buffer)
在没有使能模拟输入缓冲器(Buffer)时,输入阻抗约 5MPGA。当系统要求较高的输入阻抗
时,可以使能模拟输入缓冲器,此时可以将输入阻抗提高约到 5G。
缓冲器的使能信号可以由 BUF 管脚或内部寄存器 ACR 控制。当输入管脚 BUF 为高或 ACR 寄
存器的 BUF 为高时,输入缓冲器使能,有效提高输入阻抗。
如果使能缓冲器,芯片增加额外的功率消耗。消耗功率的大小与 PGA 的增益有关,PGA=1
时,增加约 50uA 电流,而 PGA=128 时,增加的电流则达 150uA。
当开启缓冲器后,对输入信号的范围有所要求,此时要求输入信号的范围为 AGND+0.3V~
AVDD-1.5V。
3.3
可编程增益放大器(PGA)
内部的电压增益放大器可以编程配置增益为 1,2,4,8,16,32,64,128。通过使用 PGA
可以提高有效转换精度。例如,PGA=1,5V 满幅模数转换,有效识别电压为 1uV,但如果
PGA=128,39mV 满幅模数转换时,可最小可以识别 75nV 输入电压。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com