Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1242 Datasheet(PDF) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1242
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1242 Datasheet(HTML) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1242 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 29 page
background image
CS1242
R
Re
ev
v 1
1..0
0
第
第 2211 页
页,
,共
共 2299 页
页
ACR 寄存器(地址=02H,复位值=00H)模拟电路控制(Analog Control Register)
MSB
LSB
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
DRDY
B
U/
SPEED
BUF
BITOR
RAN
DR1
DR0
ACR.7
:
DRDY,数据准备就绪(Data Ready,只读),与输出管脚 DRDY值相同;
ACR.6
:
B
U/
,数据格式(Data Format)
0=双极性(默认值);
+FSR 输出 0x7FFFFFH,ZERO=0x00000H,-FSR=0x800000H;
1=单极性;
+FSR 输出 0xFFFFFFH,ZERO=0x00000H,-FSR=0x000000H;
ACR.5
: SPEED,模数转换器采样频率控制(Modulator Clock Speed)
0=fosc/128(默认值);
1=fosc/256;
ACR.4
: BUF,输入缓冲器使能(Buffer Enable)
0=禁止(默认值);
1=使能;
ACR.3
: BITOR,输出数据 bit 顺序
0 = 高位在前(默认值)
1 = 低位在前
ACR.2
: RAN,转换范围选择( Select)
0=满幅输入(Full Scale)为+/-VREF(默认值);
1=满幅输入(Full Scale)为+/- VREF/2;
ACR.1-0
: DR1/DR0,数据输出速率(Data Rate)
00=15Hz(默认值);
01=7.5Hz;
10=3.75Hz;
11=保留(Reserved)
ODAC 寄存器(地址=03H,复位值=00H)Offset DAC 设置
MSB
LSB
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
无效
CHSEL
ISET1
ISET0
无效
无效
无效
无效
ISET1-0:模拟电路偏置电流选择,
00=偏置电流为 10uA(默认值)
01 或 10=偏置电流增加 25%,
11=偏置电流增加 50%,
当使用较高的时钟频率时,增加模拟电路偏置电流有助于提高 CS1242 的性能。
CHSEL:斩波-调制方式选择。
0=斩波频率为调制器采样频率 1/2,PGA=1~128 时可用。(默认)
1=斩波频率等于调制器采样频率,PGA=2~128 时可用。
在一般情况下 CHSEL 设置为 0 即可,但是在某些情况下(具体情况和外围应用电
路有关)一些高频噪声可能会耦合到低频段,此时可以设置 CHSEL 为 1,注意此
时会导致失调电压和噪声又一些增大。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com