Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1242 Datasheet(PDF) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1242
Description  24-bit Sigma-Delta ADC
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1242 Datasheet(HTML) 15 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1242 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1242 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 29 page
background image
CS1242
R
Re
ev
v 1
1..0
0
第
第 1155 页
页,
,共
共 2299 页
页
在进行偏移误差校正(OCALSYS)时,必须要求输入为差分电压为 0,CS1242 计算出系统的
偏移误差值并写入 OCC 寄存器中,CS1242 正常转换时通过内部计算予以抵消。
在进行增益误差校正(SYSGCAL)时,必须输入正满幅度的电压,CS1242 计算出系统的增益
误差并写入 GCC 寄存器中,CS1242 正常转换时通过内部计算予以抵消。
3.6
外接参考电压 (External Voltage Reference)
CS1242 需要外接参考电压,具体值通过 ACR 寄存器配置。参考电压接在 REFP 与 REFN 管脚
上,电压不能超过芯片的电源电压,具体电压值如下表:
表8 外部参考电压和 RAN 的关系表
RAN(ACR.2)
电源电压(V)
参考差分电压(V)
备注
0
5
<=2.5
1
5
<=5
0
3.0
<=1.25
1
3.0
<=2.5
3.7
时钟单元(Clock Unit)
CS1242 可以外接晶体、振荡器或时钟。如果接外部时钟,则从 MCLK 管脚输入,此时 XTAL
悬空。如果外部接晶体,电路要求如下:(要求在 MCLK 及 XTAL 管脚上同时接 10~20pF 的
电容)
C2
C1
MCLK
XTAL
图5 外部晶振连接图
3.8
数字滤波器(FIR)
CS1242 带有一个可编程的 FIR 滤波器。FIR 滤波器可以被配置成不同的输出速率。当使用
2.4576M 的时钟时,CS1242 的输出数据的速率可以被配置成 15Hz,7.5Hz 或者 3.75Hz。此
时,FIR 滤波器可以同时对 50Hz 和 60Hz 的杂波信号进行陷波滤波。
如果希望得到其他的输出数据速率,则须使用其他的时钟频率。此时,陷波频率也同时跟着改
变了。比如,当使用默认的寄存器配置,时钟频率为 3.6864M 时候:
输出数据频率为:



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com