Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CSU32P10 Datasheet(PDF) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU32P10
Description  12-bit ADC 8 RISC OTP MCU
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU32P10 Datasheet(HTML) 13 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU32P10 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 89 page
background image
CSU32P10
R
RE
EV
V1
1.. 0
0
第
第 1133 页
页,
,共
共 8899 页
页
2.1.3 SFR
特殊功能寄存器(SFR)包含系统专用寄存器和辅助专用寄存器。
系统专用寄存器用于完成 CPU 核的功能,由间接地址,间接地址指针,状态寄存器,工作寄存
器,中断标志及中断控制寄存器。
辅助专用寄存器是为辅助功能而设计,比如 I/O 口,定时器,信号的条件控制寄存器。
表 4
寄存器列表
地
址
名称
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
上电复位
值
00h IND0
以 FSR0 中内容作为地址的数据存储器中的数据
xxxxxxxx
02h FSR0
间接数据存储器的地址指针 0
00000000
04h STATUS
LVD36
LVD24
PD
TO
DC
C
Z
xxu00000
05h WORK
工作寄存器
00000000
06h INTF
TM2IF
TM0IF
SRADIF
E1IF
E0IF
u0u00u00
07h INTE
GIE
TM2IE
TM0IE
SRADIE
E1IE
E0IE
00u00u00
0Ah EADRH
PAR[9:8]
uuuuuu00
0Bh EADRL
PAR[7:0]
00000000
0Ch EDATH
EDATH[5:0]
uu000000
0Dh WDTCON WDTEN
WTS[2:0]
0uuuu000
0Eh WDTIN
WDTIN[7:0]
11111111
0Fh TM0CON
T0EN
T0RATE[2:0]
T0RSTB
T0SEL[1:0]
0000u100
10h TM0IN
TM0IN[7:0]
11111111
11h TM0CNT
TM0CNT[7:0]
00000000
16h MCK
CST_WDT
uu1uuuuu
17h TM2CON
T2EN
T2RATE[2:0]
T2CKS
T2RSTB
T2OUT
PWM2OUT
00000100
18h TM2IN
TM2IN[7:0]
11111111
19h TM2CNT
TM2CNT[7:0]
00000000
1ah TM2R
TM2R[7:0]
00000000
1bh TM3CON
T3EN
T3RATE[2:0]
T3CKS
T3RSTB
T3OUT
PWM3OUT
00000100
1ch TM3IN
TM3IN[7:0]
11111111
1dh TM3CNT
TM3CNT[7:0]
00000000
1eh TM3R
TM3R[7:0]
00000000
1fh TM3INH
TM3INH[11:8]
uuuu0000
20h PT1
PT1[5:3]
PT1[1:0]
uuxxxuxx
21h PT1EN
PT1EN[5:3]
PT1EN[1:0]
uu000u00
22h PT1PU
PT1PU[5:3]
PT1PU[1:0]
uu000u00
23h PT1CON PT11OD
PT1W[3:0]
E1M
E0M[1:0]
00000000
24h TM2INH
TM2IN[11:8]
uuuu0000
25h TM2CNTH
TM2CNT[11:8]
uuuu0000
26h TM2RH
TM2R[11:8]
uuuu0000
27h TM3CNTH
TM3CNT[11:8]
uuuu0000
28h PT3
PT3[4:0]
uuuxxxxx
29h PT3EN
PT3EN[4:0]
uuu00000
2ah PT3PU
PT3PU[4:0]
uuu00000
2bh PT3CON
PT3CON[4:0]
uuu00000
2ch TM3RH
TM3R[11:8]
uuuu0000
2dh TM3CON2
DT3CK[1:0]
DT3CNT[2:0]
DT3_EN
P3H_OEN P3L_OEN 00000000
2eh METCH1 P3HINV P3LINV
PT1W[6:4]
PWM2PO RST20_SEL
00000000
2fh METCH2 VTHSEL
REF_SEL[2:0]
PWMIS
T3RATE[3
]
T2RATE[3]
00000000
30h PT5
PT5[1:0]
uuuuuuxx
31h PT5EN
PT5EN[1:0]
uuuuuu00



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com