Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CSU32P10 Datasheet(PDF) 23 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU32P10
Description  12-bit ADC 8 RISC OTP MCU
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU32P10 Datasheet(HTML) 23 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU32P10 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 26Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 27Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 89 page
background image
CSU32P10
R
RE
EV
V1
1.. 0
0
第
第 2233 页
页,
,共
共 8899 页
页
2.4.3 外部中断 0
PT1.0 为外部中断 0 的输入端。触发方式由 PT1CON 寄存器中的 E0M[1:0]寄存器决定。INTE 寄存
器中的 E0IE 为外部中断 0 的使能位,INTF 寄存器中的 E0IF 为中断标志位,硬件置 1,软件清 0。可
唤醒 sleep 或 halt 模式。只要 PT1.0 被触发,中断标志位 E0IF 就会置 1。
PT1CON 寄存器(地址为 23h)
特性
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
PT1CON
E1M
E0M[1:0]
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit 2
E1M:外部中断 1 触发模式
1 = 外部中断 1 为下降沿触发
0 = 外部中断 1 在状态改变时触发
Bit 1-0 E0M[1:0]:外部中断 0 触发模式
11 = 外部中断 0 在状态改变时触发
10 = 外部中断 0 在状态改变时触发
01 = 外部中断 0 为上升沿触发
00 = 外部中断 0 为下降沿触发
2.4.4 外部中断 1
PT1.1、PT1.3、PT1.4、PT1.5、PT3.0 和 PT3.1 都可作为外部中断 1 的输入端。触发方式由
PT1CON 寄存器中的 E1M 寄存器决定。INTE 寄存器中的 E1IE 为外部中断 0 的使能位,INTF 寄存器中
的 E1IF 为中断标志位,硬件置 1,软件清 0。只要对应 PT 口作为外部中断输入端,且外部中断 1 被触
发,中断标志位 E1IF 就会置 1。
PT1CON 寄存器(地址为 23h)
特性
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
PT1CON
PT1W[3:0]
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit 6
PT1W[3]:PT1.5 外部中断 1 使能
0 = 禁止 PT1.5 外部中断 1
1 = 使能 PT1.5 外部中断 1
Bit 5
PT1W[2]:PT1.4 外部中断 1 使能
0 = 禁止 PT1.4 外部中断 1
1 = 使能 PT1.4 外部中断 1
Bit 4
PT1W[1]:PT1.3 外部中断 1 使能
0 = 禁止 PT1.3 外部中断 1
1 = 使能 PT1.3 外部中断 1
Bit 3
PT1W[0]:PT1.1 外部中断 1 使能
0 = 禁止 PT1.1 外部中断 1
1 = 使能 PT1.1 外部中断 1
METCH1 寄存器(地址为 2eh)
特性
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
METCH1
PT1W[6:4]
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit5
PT1W[6]:PT3.2 外部中断 1 使能
0 = 禁止 PT3.2 外部中断 1
1 = 使能 PT3.2 外部中断 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com