Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CSU32P10 Datasheet(PDF) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CSU32P10
Description  12-bit ADC 8 RISC OTP MCU
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CSU32P10 Datasheet(HTML) 21 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CSU32P10 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CSU32P10 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 89 page
background image
CSU32P10
R
RE
EV
V1
1.. 0
0
第
第 2211 页
页,
,共
共 8899 页
页
2.4.1 中断使能寄存器
INTE 寄存器(地址为 07h)
特性
R/W-0
R/W-0
U-0
R/W-0
R/W-0
U-0
R/W-0
R/W-0
INTE
GIE
TM2IE
TM0IE
SRADIE
E1IE
E0IE
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit 7
GIE:全局中断使能标志
1 = 使能所有非屏蔽中断
0 = 不使能所有中断
Bit 6
TM2IE:12-Bit 定时/计数器 2 中断使能标志
1 = 使能定时/计数器 2 中断
0 = 不使能定时/计数器 2 中断
Bit 4
TM0IE:8-Bit 定时 0 器中断使能标志
1 = 使能定时器 0 中断
0 = 不使能定时器 0 中断
Bit 3
SRADIE:AD 中断使能标志
1 = 使能 AD 中断
0 = 不使能 AD 中断
Bit 1
E1IE:外部中断 1 使能标志
1 =使能外部中断 1
0 = 不使能外部中断 1
Bit 0
E0IE:外部中断 0 使能标志
1 = 使能外部中断 0
0 = 不使能外部中断 0
INTE2 寄存器(地址为 3dh)
特性
U-0
U-0
U-0
R/W-0
U-0
U-0
U-0
U-0
INTE2
TM3IE
Bit7
Bit6
Bit5
Bit4
Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
Bit 4
TM3IE:12-Bit 定时/计数器 3 中断使能标志
1 = 使能定时/计数器 3 中断
0 = 不使能定时/计数器 3 中断
特性(Property):
R = 可读位
W = 可写位
U = 无效位
-n = 上电复位后的值
‘1’ = 位已设置
‘0’= 位已清零
X = 不确定位



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com