Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4021 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4021
Description  Built-in power stage with low-resistance NMOS FET technology ensures high efficiency and low power consumption
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4021 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4021 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4021 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
7. 无线充电
芯片内部集成无线充电管理电路,
VCHG 端口跟接收线圈相连,发射线圈发生的交变磁场,会
使放在附件的接收线圈接收到
AC 电源,芯片内部的高压整流电路会把接收到 AC 电源整理成 DC
电源提供给电池充电,当电池电压小于
2.7V 时实行涓流充电,大于 2.7V 实现恒流充电,充到电池
电压大约
4.15V 时,会转成类似恒压的涓充,充电到 4.2V 时结束充电,充电结束电压精度是 1%。
当电池掉到小
4.1V 时,芯片会自动启动重新充电。
8. 状态指示
CHS2 端口(接 LED)
状态说明
快速闪烁(
6HZ)
发生放电过流或短路
(异常状态)
慢速闪烁(
1HZ,500MS 高电平,
500MS 低电平)
电池在正常充电
(在充电座上)
长亮和(说明 1)
电池已充满
(在充电座上)
常灭
没放在充电座上
说明 1:
一、接收线圈在有接收信号,对应的频率大于
550K
1、 电池电压下降窗口没有大于 70MV,CHS2 端口一直输出高电平
2、 电池电压下降窗口大于 70MV,CHS2 的波形如下:
3000MS
50MS
二、接收线圈在有接收信号,对应的频率小于
550K
1、 电池电压下降窗口小于 70MV,CHS2 的波形如下:
3000MS
A
(
A 部分的时间,对应线圈的频率越慢其值就越大)
2、 电池电压下降窗口大于 70MV,CHS2 的波形如下:
3000MS
50MS
A
(
A 部分的时间,对应线圈的频率越慢其值就越大)
HM4021
无线充电接收
+锂电保护芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com