Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5821 Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5821
Description  3A switch charging, 2.4A synchronous boost mobile power supply dedicated management IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5821 Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5821 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
REV: 1.5
5 / 7
升压(TA=25°C,L=2.2uH,HM5821)
参数
符号
测试条件
最大值 典型值 最小值 单 位
电池工作电压
VBAT
2.9
4.2
V
开关工作电池输入电流
IBAT
5
mA
电池输入待机电流
ISTB
8
30
nA
输出电压
VOUT
RFB 为 0 欧姆
4.9
5.0
5.1
V
输出电压纹波
VPP
输出电流为 2A
80
mV
升压系统供电电流
IUSB
2.1
A
负载过流检测时间
TUVD
输出电压持续低于电池电压
20
ms
开关频率
FSW
输出电流为 2A
600
KHz
PMOS 导通电阻
RDSP
40
mOhm
NMOS 导通电阻
RDSN
25
mOhm
LED 照明驱动电流
IWLED
25
mA
LED 显示驱动电流
ILED
2.5
mA
放电按键延迟时间
TDCH
30
mS
照明按键延迟时间
TLIGHT
3
S
小负载关闭升压系统检测电流 ISMALLLOADOFF
电池电压为 3.7V
30
mA
小负载关闭升压系统等待时间 TSMALLLOADOFF
电池电压为 3.7V
24
S
过温保护阈值
TOTP
130
℃
过温退出阈值
TOTP_R
110
℃
充电管理
1. 充电功能
HM58
XX 用开关方式对电池进行涓流/恒流/恒压三段式充电。当电池电压低于 3V 时进行涓流充电;当电
池电压高于 3V 时进行恒流充电;当电池电压接近 4.2V 时进行恒压充电,此时充电电流开始逐渐减小,当电
流减小到预设值时,LED 指示灯常亮,电池已经充饱。当电池充电不能正常以小电流判停时,芯片会从恒压
充电开始后记时 90 分钟,关闭充电。
*提供 4.2V 和 4.35V 电池充电版本
HM58XX



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com