Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5821 Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5821
Description  3A switch charging, 2.4A synchronous boost mobile power supply dedicated management IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5821 Datasheet(HTML) 1 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5821 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5821 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
REV: 1.5
1 / 7
特性
高效率开关式式充电
-1A 充电效率高达 97%
-2A 充电效率高达 94%
-3A
⼤大电流充电,时间⼤大幅缩减 50%
高效率同步升压
5V/1A 输出时效率高达 96%
5V/2A 输出时效率高达 92%
专利的单电感架构,充电/升压状态自动切换
-600KHz 开关频率
-自动检测输入输出状态并切换
电量计功能,准确显示电池电量
内置 LED 照明灯驱动
内置电源路径管理,支持边充边放
自动检测负载、自动切换待机模式与工作模式
充电电压精度:±1%;升压电压精度:±2%
过流(OCP),过压(OVP),短路(SCP),过温
(OTP)保护
充、放电温度保护NTC
超低待机电流小于10nA
5KV ESD
用途
移动电源/充电宝
手机、平板电脑等便携式设备
概述
HM58
XX系列是一款集锂电池充电管理与DC-DC
同步升压转换器于一体的多功能电源管理SOC,为
移动电源提供完整的电源解决方案。
HM58
XX的高集成度与丰富功能,使其在应用时
仅需机极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺
寸,降低BOM成本。
HM58
XX只需一个电感实现降压与升压功能。
DC-DC转换器工作在600KHz,可以支持低成本电感
和电容。DC-DC具有展频功能,有效降低 EMI。
HM58
XX同时还提供充放电电量指示功能和LED
手电功能。
HM58XX
待机电流典型值小于0.01uA,可有效延
长电池静态放置时间(大于12个月)。
HM58
XX能自动侦测负载充电状态,充满自动关
机,延长电池使用时间。
HM58
XX具有多重保护设计,包括负载过流保护,
短路保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保
护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路,
使得该款芯片具极高的可靠性。
HM58
XX 采 用 SOP16/ESOP16/ETSSOP16 封 装 形
式。
3A 开关充电,2.4A 同步升压移动电源专用管理 IC
HM58XX


Similar Part No. - HM5821

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5822 HMSEMI-HM5822 Datasheet
1Mb / 8P
Mobile power / charging treasure
HM5824 HMSEMI-HM5824 Datasheet
1Mb / 8P
3A Switch Charge 2.4A Synchronous Boost Mobile Power Management IC (PowerBank IC)
HM5824GA HMSEMI-HM5824GA Datasheet
1Mb / 8P
3A Switch Charge 2.4A Synchronous Boost Mobile Power Management IC (PowerBank IC)
HM5824GB HMSEMI-HM5824GB Datasheet
1Mb / 8P
3A Switch Charge 2.4A Synchronous Boost Mobile Power Management IC (PowerBank IC)
HM5824GC HMSEMI-HM5824GC Datasheet
1Mb / 8P
3A Switch Charge 2.4A Synchronous Boost Mobile Power Management IC (PowerBank IC)
More results

Similar Description - HM5821

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Shenzhenshi YONGFUKANG ...
VAS5185 YONGFUKANG-VAS5185 Datasheet
1Mb / 19P
2.4A synchronous rectification switch type mobile power management scheme
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM5324D FUMAN-FM5324D Datasheet
739Kb / 11P
Mobile Power Management IC
FM9688 FUMAN-FM9688 Datasheet
526Kb / 9P
Mobile Power Management IC
FM9936E FUMAN-FM9936E Datasheet
252Kb / 6P
Mobile power management IC
XPM6012 FUMAN-XPM6012 Datasheet
757Kb / 11P
2.1A Charging 2.4A Discharge Mobile Power Management IC
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM5805B HMSEMI-HM5805B Datasheet
739Kb / 7P
1A switch charging and discharging mobile power management solution
HM5824 HMSEMI-HM5824 Datasheet
1Mb / 8P
3A Switch Charge 2.4A Synchronous Boost Mobile Power Management IC (PowerBank IC)
HM4038D HMSEMI-HM4038D Datasheet
677Kb / 6P
application boost charging management IC
HM5929 HMSEMI-HM5929 Datasheet
935Kb / 13P
3A charging 2.4A discharging Integrated DCP function mobile power SOC
HM5919 HMSEMI-HM5919 Datasheet
2Mb / 13P
3A charging 2.4A discharging Highly integrated mobile power SOC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com