Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LC898023 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC898023
Description  LC898023
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC898023 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  LC898023 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
No.
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
41800HK寿◎棚橋 No.6494-1/13
機能 ・CD-ROMデコード/エンコード機能
・SUB-CODEエンコード/デコード機能
・CDデコード/エンコード機能
・ATIP-Demodulater/ATIP-Decord
・Pit & Wobble-CLV-servo機能
・CAV-Audio機能
・Write Strategy機能 (CD-R/RW)
・SCSI I/F (Register部他)
・Digital-Servo内蔵CD-DSP機能
特長 ・CD-ROMデータへのECC, EDCの訂正/付加 (デコード/エンコード)。
・SUB-CODEデータのECCによるエラー訂正/付加 (デコード/エンコード)。
・Digital-Servoによるサーボ制御 (デコード/エンコード)。
・ATIPデータによるWobble-CLVサーボ制御 (エンコード)。
・ATIPデコード機能 および CRCチェック機能 (エンコード/デコード)。
・CIRC符号の生成付加 および EFM変調 (エンコード)。
・CAV-Audio機能。
・×8 (×12)記録対応のWrite Strategy機能。
・SCSI I/F内蔵 (Ultra SCSI対応)。
・デコード32倍速/エンコード12倍速対応
使用周波数:CD-ROM部:33.8688MHz、SISI部:20MHz
・転送速度Ultra SCSI 20MByte/s (同期転送Max値), Fast SCSI 10MByte/s (同期転送Max値),
5MByte/s (非同期転送Max値)
EDO-DRAM (×16, 50ns)使用
・バッファRAMは1M∼64Mbit接続可能 (16bit-Data busのEDO-DRAM)。
・バッファRAMの中のCD main channel, C2 flag, SUB-CODEの領域をユーザが自由に設定可能。
・一括転送機能内蔵 (CD main channel, C2 flag, SUB-CODE等を1度に送る機能)。
・マルチ転送機能内蔵 (複数のBlockを1度にホストへ自動的に送る機能)。
注文コードNo.N ※ 6494
CMOS LSI
LC898023
SCSI I/F内蔵 32倍速再生/12倍速書込み
CD-R/RWエンコーダ&デコーダLSI
41800
N6494
28.0
30.6
0.15
0.2
(0.5)
(1.25)
1
52
156
105
53
208
104
157
外形図 3210
(unit : mm)
SANYO : SQFP208
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。


Similar Part No. - LC898023

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC898023KL SANYO-LC898023KL Datasheet
80Kb / 13P
40쨈 Playback/16쨈 Write CD-R/RW Encoder/Decoder IC with Built-in SCSI Interface
LC898023KW SANYO-LC898023KW Datasheet
80Kb / 13P
40쨈 Playback/16쨈 Write CD-R/RW Encoder/Decoder IC with Built-in SCSI Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com