Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LC898023 Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC898023
Description  LC898023
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC898023 Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  LC898023 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
LC898023
No.6494-2/13
絶対最大定格 / VSS=0V
unit
電源電圧
VDD5 max Ta≦25℃
−0.3∼+6.0
V
VDD3 max Ta≦25℃
−0.3∼+4.6
V
入出力電圧
VI5, VO5
Ta≦25℃
−0.3∼VDD5+0.3
V
VI3, VO3
Ta≦25℃
−0.3∼VDD3+0.3
V
許容消費電力
Pd max
Ta≦70℃
750
mW
動作周囲温度
Topr
−30∼+70
℃
保存周囲温度
Tstg
−55∼+125
℃
半田耐熱(端子のみ)
10秒間
260
℃
許容動作範囲 / Ta=−30∼+70℃, VSS=0V
min
typ
max
unit
[IOセル5.0V電源]
電源電圧
VDD5
4.5
5.0
5.5
V
入力電圧範囲
VIN
0VDD5V
[内部セル3.3V電源]
電源電圧
VDD3
3.0
3.3
3.6
V
入力電圧範囲
VIN
0VDD3V
電気的特性 / Ta=−30∼+70℃, VSS=0V, VDD=4.5∼5.5V
min
typ
max
unit
入力「H」レベル電圧
VIH
TLL対応:(2), (14)
2.2
V
入力「L」レベル電圧
VIL
0.8
V
入力「H」レベル電圧
VIH
TLL対応プルアップ抵抗付:(13)
2.2
V
入力「L」レベル電圧
VIL
0.8
V
入力「H」レベル電圧
VIH
TLL対応シュミット:(1)
2.5
V
入力「L」レベル電圧
VIL
0.6
V
入力「H」レベル電圧
VIH
(15)
2.0
V
入力「L」レベル電圧
VIL
0.8
V
入力「H」レベル電圧
VIH
CMOS対応シュミット:(3)
0.8VDD
V
入力「L」レベル電圧
VIL
0.2VDD
V
入力「H」レベル電圧
VIH
CMOS対応プルアップ抵抗付:(4) 0.7VDD
V
入力「L」レベル電圧
VIL
0.3VDD
V
アナログ入力電圧
VANI
(5)
1/4VDD
3/4VDD
V
出力「H」レベル電圧
VOH
IOH=−12mA:(8)
VDD−2.1
V
出力「L」レベル電圧
VOL
IOL=12mA:(8)
0.4
V
出力「H」レベル電圧
VOH
IOH=−8mA:(7)
VDD−2.1
V
出力「L」レベル電圧
VOL
IOL=8mA:(7)
0.4
V
出力「H」レベル電圧
VOH
IOH=−2mA:(6), (13), (14)
VDD−2.1
V
出力「L」レベル電圧
VOL
IOL=2mA:(6), (13), (14)
0.4
V
出力「L」レベル電圧
VOL
IOL=48mA:(15)
0.4
V
出力「L」レベル電圧
VOL
IOL=8mA:(12)
0.4
V
出力「L」レベル電圧
VOL
IOL=1mA:(9)
0.4
V
出力「H」レベル電圧
VOH
IOH=−4mA:(11)
VDD−2.1
V
出力「L」レベル電圧
VOL
IOL=4mA:(11)
0.4
V
アナログ出力電圧
VANO
(10)
1/4VDD
3/4VDD
V
入力リーク電流
IIL
VI=VSS, VDD:(1), (2), (14), (15)
−10
+10
μA
出力リーク電流
IOZ
Hiz出力時:(9), (11), (12)
−10
+10
μA
プルアップ抵抗
RUP
(12), (13)
40
80
160
kΩ
プルアップ抵抗
RUP
(4)
50
100
200
kΩ
適応ピンは、次項名前に対応



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com