Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LC898023 Datasheet(PDF) 13 Page - Sanyo Semicon Device

Part # LC898023
Description  LC898023
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC898023 Datasheet(HTML) 13 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC898023 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC898023 Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
LC898023
Y104 PS No.6494-13/13
WOBBLE (入力)
内部ATIP-Demodulatorを使用時WOBBLE信号を入力する。
ACRCNG (出力)
ATIP-decoderのCRC-checkの結果を出力する (モニタ用)。
≪その他の端子≫
RESET (入力)
LC898023のリセット端子である。
「L」レベルでリセットされる。
パワーオン時には約1μs以上の期間、
「L」レベルに保持する必要がある。
TEST4∼0 (入力)
テスト端子である。GNDに接続すること。
XTALCK0(入力), XTAL0 (出力)
33.8688MHzで発振させる。そのままROM-EnDec部 (DRAM I/F含む)の基本クロックとなる。
XTALCK1 (入力), XTAL1 (出力)
SCSIブロックのmain clock。LC898023は、ECC, SCSIブロックが非同期でも動作するように設計してある。従
ってXTALCK1, XTAL1で20MHzを入力すれば、正確な同期転送10Mbyte/s (Ultra SCSI:20MB/s)が達成でき
る。最大使用周波数は20MHzまでである。
Ultra SCSIを行う場合はクロックの両エッジを使用しているのでXTALCK1/XTAL1端子を使用して帰還抵抗を
加える等、Duty比には気をつけること。
R, VCNT, PDO, R1, VCNT1, PD1, MDC1 (入出力)
クロックを生成するPLL用端子である。
SUBSYNC(出力)
記録時のCIRC-encoderからのSub-code-SYNC出力信号 (モニタ用)。
EFMG (出力)
記録中に「H」を出力する。
SHOCK (出力)
再生時SHOCKを検出した時、
「H」を出力する。
LOCK (出力)
PLLがロックした時、
「H 」を出力する。
DEF (入力)
Defect検出信号を入力する。
HFL (入力)
ミラー検出信号を入力する。
本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであ
り、お客様の製品(機器)での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では
予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障
が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与
えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、
保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
本書記載の製品が、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物(役務を含む)に該当する場合、輸出する
際に同法に基づく輸出許可が必要です。
弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。した
がって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
この資料の情報(掲載回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証す
るものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用
にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。
本書記載の製品は、定められた条件下において、記載部品単体の性能・特性・機能などを規定するものであ
り、お客様の製品(機器)での性能・特性・機能などを保証するものではありません。部品単体の評価では
予測できない症状・事態を確認するためにも、お客様の製品で必要とされる評価・試験を必ず行って下さい。
弊社は、高品質・高信頼性の製品を供給することに努めております。しかし、半導体製品はある確率で故障
が生じてしまいます。この故障が原因となり、人命にかかわる事故、発煙・発火事故、他の物品に損害を与
えてしまう事故などを引き起こす可能性があります。機器設計時には、このような事故を起こさないような、
保護回路・誤動作防止回路等の安全設計、冗長設計・機構設計等の安全対策を行って下さい。
本書記載の製品が、外国為替および外国貿易法に定める規制貨物(役務を含む)に該当する場合、輸出する
際に同法に基づく輸出許可が必要です。
弊社の承諾なしに、本書の一部または全部を、転載または複製することを禁止します。
本書に記載された内容は、製品改善および技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。した
がって、ご使用の際には、「納入仕様書」でご確認下さい。
この資料の情報(掲載回路および回路定数を含む)は一例を示すもので、量産セットとしての設計を保証す
るものではありません。また、この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しておりますが、その使用
にあたって第3者の工業所有権その他の権利の実施に対する保証を行うものではありません。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com