Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5011CS Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5011CS
Description  High-performance, low-cost offline PWM control power switch
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5011CS Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM5011CS Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
电容大小的要求,同时也可以提高系统效率。
●
高压启动电路和超低待机功耗(<50mW)
HM5011 内置有一个500V 高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作,
从Drain 端取电并通过高压电流源对VDD 电容进行充电,如“功能模块”中所述。
当VDD 电压上升至VDD_ON(典型7.5V)时,芯片开始工作且芯片工作电流增加至约
0.8mA。在稳态工作时,芯片通过反馈二极管由输出进行供电,同时借助高压启
动电路,系统待机功耗可以低至50mW 以下。
●
逐周期峰值电流限制和前沿消隐
HM5011 内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点,
并通过CS 管脚实现对电感峰值电流的调制。当CS 管脚采样到的电压超过该阈值
时,功率MOSFET 立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电
路(消隐时间约300ns),消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不
能关闭MOSFET。
●
多模式PWM 控制
为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求,HM5011 采用了调幅控制
(AM)和调频控制(FM)相结合的工作模式,如图1 所示。满载情况下系统工作
于调频模式(FM);重载至轻载阶段, 系统同时工作于调频和调幅模式(FM+AM)
中,以达到良好的调整率和较高的系统效率;当工作于空载附近时,系统将重新
进入调频模式以降低待机损耗。通过这种方式,可以将系统待机功耗降至50mW 以
下。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com