Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5011CS Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5011CS
Description  High-performance, low-cost offline PWM control power switch
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5011CS Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM5011CS Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5011CS Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
●
软启动
HM5011 内集成有4ms(典型值)的软启动电路,在芯片启动过程中系统开关
频率逐渐增加,而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。
●
输出过压保护(OVP)
当在连续的3 个工作周期里HM5011 检测到FB 脚电压高于2.4V 以上时,芯
片将进入输出电压过压保护(OVP),随后系统将进入自动重启模式。
●
过载保护 (OLP) /短路保护 (SLP)
当过流或短路情况发生时,输出电压和反馈电压将降低且低于输出过载保护
阈值VFB_OLP。如果在48ms(典型值)的时间内该状态持续存在,则芯片将停止
开关动作并进入自动重启模式(如下描述)。
●
异常过流保护 (AOCP)
在某些情况下(如重载或者输出短路等),系统的电感电流峰值将上升过于剧
烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏,芯片内部设计有异常过流
检测模块(AOCP,典型阈值为0.9V)。当CS 电压高于该阈值时,内部功率MOSFET
即刻关断并保持关断状态持续48us。
●
过热保护(OTP)
HM5011 内部集成的过热保护电路会检测芯片的内部结温,当芯片结温超过
150 度(典型值)时,系统进入到自动重启模式。
●
优化的动态响应
HM5011 集成有快速动态影响功能,可降低负载切换时的输出电压跌落。
●
消除可闻噪音
HM5011 通过采用频率调制和CS 峰值电压调制调相结合的多模式控制方式,
可实现在全负载范围内有效消除可闻噪音。
●
VDD 过压保护 (OVP) 和VDD 电压箝位
当VDD 电压高于VDD_OVP (典型值 28V)时,芯片将停止工作。随后VDD 电压
下降至VDD_OFF (典型值7V)并进入重启模式。此外,芯片内部集成有30V稳压管,
避免VDD 脚电压过高而损坏。
●
自动重启保护
芯片触发保护后功率MOSFET 将关断,同时系统进入自动重启模式,芯片内



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com