Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM233 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM233
Description  single-button touch and proximity sensor switch
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM233 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM233 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
六、绝对最大值
表 4 工作条件规格表
项 目
符 号
范 围
单 位
工作电压
VDD
-0.3~5.5
V
输入/输出电压
VI / VO
-0.5~VDD +0.5
V
工作温度
TOPR
-20 ~ 70
℃
储藏温度
TSTG
-40 ~ 125
℃
工作电压
VDD
-0.3~5.5
V
输入/输出电压
VI / VO
-0.5~VDD +0.5
V
注:所列电压均以 GND 为参考
七、电气参数
表 5 电气参数表
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
工作电压
VDD
TOPR=-20 ~ 70℃
2.0
3.0
5.5
V
工作电流
IDD
1.5
3.5
uA
输入 PIN 上拉电阻
RUP
50
100
200
kΩ
高电平输出电流(OUT)
IOL
VOL=0.7V
2
4
-
mA
注:若无特别说明,VDD 为 3.0V﹐环境温度为 25℃,芯片输出无负载
八、应用电路图
图 5 应用电路示意图



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com