Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM233 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM233
Description  single-button touch and proximity sensor switch
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM233 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM233 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
四、引脚描述
表 1 引脚功能描述
NO.
PADNAME
NO.
PADNAME
1
OUT
CMOS 输出
4
OLH
输出高/低有效模式选择
2
GND
负电源
5
VDD
正电源
3
TCH
TOUCH PAD 输入
6
HLD
保持/同步模式选择
五、功能描述
HM233可通过外部配置引脚设置为多种模式。外部配置引脚悬空时,配置位自动设置为默认值(Default)。采用
SOT23-6L 封装时, MOT 固定为最大开启时间 75S。选项如灰色部分,已内部选定好,外部不可选。
表 2 功能描述表
NAME
选 项
功 能
备 注
HLD
=1
保持模式
=0(Default)
同步模式
OLH
=1
输出低电平有效
=0(Default)
输出高电平有效
MOT
=1(Default)
禁止最大开启时间功能
=0
最大开启时间约 75S(@3V)
5.1.1 低功耗模式
始终处于低功耗模式,触摸相应时间约 160ms,感应到触摸之后,响应时间变为 40ms。
5.1.2 保持/同步模式(HLD)
当 PIN 脚 HLD 悬空时,默认下拉为低电平,置为同步模式。
设置 HLD=0,则选择同步模式,此时 PIN 脚 OUT 的状态与触摸响应同步:只有检测到触摸时有输出响应;当触摸消
失时,OUT 的状态恢复为初始状态。
设置 HLD=1,则选择保持模式,此时 PIN 脚 OUT 的状态受在触摸响应控制下保持,当触摸消失后仍保持为响应状态;
再次触摸并响应后恢复为初始状态,如下图所示。
TOUCH
TCH
OUT
TOUCH
TOUCH
TOUCH
Td1
Td1
Td2
Td2
Td1
Td1
Td2
Td2



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com