Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4072 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4072
Description  5A single-cell lithium iron phosphate battery charge management integrated circuit
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4072 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4072 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4072 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4072 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4072 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4072 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4072 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4072 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4072 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4072 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
状态,这样在
BAT管脚形成一个锯齿波形,同时
输出脉冲信号表示没有安装电池。
当不用状态指示功能时,将不用的状态指示管脚接到地。
表
1列明了两个状态指示端口对应的充电器状态。这里假设红色LED连接到
管脚,绿色
LED连接到
管脚,其连接方式如图
1所示。
管脚
管脚
状态描述
低电平
(红色LED亮)
高阻态
(绿色LED灭)
充电
高阻态
(红色LED灭)
低电平
(绿色LED亮)
充电结束
脉冲信号
脉冲信号
没有连接电池
高阻态
(红色LED灭)
高阻态
(绿色LED灭)
四种可能情况
VCC管脚电压低于低压锁
存电压,或者
VCC管脚电压低于BAT管
脚电压,或者
电池温度异常
表
1 状态指示说明
片外功率管驱动
HM4072的DRV管脚用于驱动片外MOS场效应晶体管的栅极,该管脚能够提供比较大的瞬态电流以快速接
通和关断片外
MOS场效应晶体管。在驱动2nF的负载情况下,上升时间和下降时间典型值为40nS。一般来
讲,一个导通电阻为
50毫欧的MOS场效应晶体管的等效电容大约为2nF。
HM4072内部有钳位电路,以保证DRV管脚的低电平比VCC管脚的电压低8V(最大值)。比如,假设VCC的
电压为
20V,那么DRV管脚的低电平为最小12V。这样,一些具有极低导通电阻的低压P沟道MOS场效应
晶体管可以与
HM4072配合使用,从而提高了充电器的工作效率。
回路补偿
为了保证电流调制回路和电压调制回路的稳定性,需要下面的回路补偿元件:
(1) 从COM1管脚到地之间接一个470pF的电容
(2) 从COM2到地之间串联连接一个120Ω的电阻和一个220nF的瓷片电容
(3) 从COM3到地之间连接一个100nF的瓷片电容
(4) 图1中的电容C7的取值大致按照右式估算:C7=8×(R6/R7) (pF)
电池连接检查
HM4072没有电池连接检查功能。当电池没有连接到充电器上时,HM4072将输出电容作为电池充电到恒压
充电电压后,进入充电结束状态,由于
BAT管脚的工作电流对输出电容的放电效应,BAT管脚的电压将
慢慢下降到再充电阈值,
HM4072再次进入充电状态,充电器将在充电状态和充电结束状态之间循环,这
样在
BAT管脚形成一个锯齿波形,同时
输出脉冲信号表示没有安装电池。当电池连接端
BAT管脚的
外接电容为
10uF时,脉冲的频率大约为4Hz。
最好不要在充电器运行时将电池接入充电器,否则充电器可能在短时间内向电池灌入较大电流。
输入和输出电容
输入电容对输入电源起滤波作用,需要吸收在输入电源上产生的纹波电流,所以输入电容必须有足够的
额定纹波电流。在最坏情况下,输入电容的额定
RMS纹波电流需要达到充电电流的二分之一。
对输出电容的选择,为了降低输出端的纹波电压和改善瞬态特性,主要考虑串联等效电阻
(ESR)。一般来
讲,
10uF的输出电容可以满足要求。
电感的选择
在正常工作时,瞬态电感电流是周期性变化的。在
P沟道MOS场效应晶体管导通期间,输入电压对电感充
电,电感电流增加;在
P沟道MOS场效应晶体管关断期间,电感向电池放电,电感电流减小。电感的纹波
电流随着电感值的减小而增大,随着输入电压的增大而增大。较大的电感纹波电流会导致较大的纹波充
HM4072



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com