Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM7902A Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7902A
Description  USB charging protocol port controller
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7902A Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7902A Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7902A Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7902A Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7902A Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7902A Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7902A Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7902A Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7902A Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
1.简介
7901/
7902是USB充电协议端口控制IC,可
自动识别充电设备类型,并通过对应的
USB充电协议
与设备握手,使之获得最大充电电流,在保护充电设
备的前提下节省充电时间。
应用范围:移动电源、便携式充电器、车载充电器
等。
2.特性
 工作电压:4.5V~5.5V
 双端口控制功能(
7902):可同时独立支持
两路
USB 充电协议检测
 支持多种USB充电协议,各充电协议自动切换,
包括:
Divider1/Divider2/Divider3充电协议(苹果
专用)
D+/D–置1.2V模式(三星专用)
BC1.2 DCP及CTIS YD/T 1591-2009充电
协议
 可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能
 封装形式:SOT23-5、SOT23-6
3.封装引脚示意图
图
1 引脚示意图
注:
7902 与
7902A 脚位相同
表
1 引脚描述表
引脚名称
7901
7902
7902A
I/O
功能描述
DP1
4
1
I/O
连接至第一组
USB 端口 DP
GND
2
2
P
负电源
CB
1
-
I
Divider1/2 及 Divider3 配置位
DP2
-
3
I/O
连接至第二组
USB 端口 DP
DM2
-
4
I/O
连接至第二组
USB 端口 DM
VDD
3
5
P
正电源
DM1
5
6
I/O
连接至第一组
USB 端口 DM
I:CMOS输入
O:推挽型CMOS输出
I/O:CMOS输入/输出
P:电源/地
H
M7901/HM7902
3/8页
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com