Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DF1117 Datasheet(PDF) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # DF1117
Description  DF1117
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

DF1117 Datasheet(HTML) 5 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  DF1117 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers DF1117 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers DF1117 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers DF1117 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers DF1117 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers DF1117 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers DF1117 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers DF1117 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers DF1117 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
上海大缔微电子有限公司
DF1117
1A 低压差稳压器
5
of
5
参数
型号
测试条件
最小
标准
最大
单位
RMS输出噪音
(输出电压百分比 )
TA=25°C,10Hz≤ f ≤ 10kHz
0.003
%
热阻
辅助工程接口
15
°C/W
参数鉴定
(黑体字) 适用于整个工作温度范围
注释 1: 极限条件说明超出这个范围可能会损坏芯片。规格保证和测试条件请见电气特性。规格保证只适
用在列出的测试条件下。
注释 2: 线路调整率和负载调整率决定了最大功耗为
1.2W。功耗取决于输入和输出的电压差以及输出电
流。最大保证功耗不适用于输入、输出电压范围之外的条件。
注释 3: 热规格说明书显示:在输出电压变化时热量取决于热敏效应。线路调整率和负载调整率是恒定温
度和低脉冲试验的工作系数下测得。负载调整率是在输出引线为
~1/8” 下测得。
注释 4: 电压差列出了这个稳压器的全部输出电流范围。
注释 5: 最低负载电流说明了维持正常工作所必需的最低输出电流。如果输出电流大于
10mA 且1.5V
≤
(VIN - VOUT)
≤ 12V 时,该稳压器可保证正常工作。
应用注意点
DF1117 系列(可调整的和稳压的)应用简单但应防止短路和过热。 热保护电路在温
度超过
165°C 时自动切断。引脚兼容带有老式三端调整器,这样在低电压偏差下提供了有
利的条件——精确了公差参数和提高了温度稳定性。
稳定性
DF1117 系列内部电路设计要求用一个输出电容器作为频率补偿。这个附加在输出部分
的
22µF 的钽电容保证了所有运行条件的稳定性。当在这个调节器的旁路附加一个电容来提
高纹波抑制比时,它要求输出电容增大。
22µF的钽电容代替了调整端的所有旁路,没有这
个旁路调整端要求更小的电容才能达到相同的效果。负载电流较大时为了得到好的瞬时特性
时,在许多的调整器里都是把电容定为
100µf。其实可以进一步加大电容来提高稳定性和纹
波抑制比。
保护二极管
和老式调整器不同,在调整端和输出端之间,
DF1117系列不需要二极管来保护;在输
出端和输入端之间也不需要二极管来防止过压击冲。由于内部电阻限制了流过
DF1117调整
端的电流,所以在短路情况下,即使只在调整端接一个电容而没有接保护二极管,一样可以
保证芯片的安全。在输出端和输入端的不一定要接二极管。芯片内部输出端和输入端的二极
管可以捕获每微秒内流过
50A到10A的电流。在正常工作条件下一般很难获得这个电流,即
使加了很大的输出电容。如果使用高的输出电容(比如
1000µF 到5000µF),而且输入脚
接地,这样就可能损坏芯片。在
DF1117中,当输入接保护电路时,在输入和输出建议接一
个二极管(如图
1)。
输出电压
DF1117 系列还开发出在输出端和调整端之间参考电压为1.25V的类型。通过调整R1
和
R2的阻值可以获得全部的输出电压。这种电路一般最低电流负载为10mA,这是因为 IADJ
非常小的,以至可以被忽略。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com