Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FR02 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FR02
Description  dip rotary switch
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

FR02 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FR02 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
584
FR02
0お問い合わせ先0
TEL0044(813)80010 URL0www.nkkswitches.co.jp
00
FAX0044(813)80310 E-Mail0nkkswitches @nkkswitches.co.jp
FR02
ロータリ
特長・共通仕様
高信頼性の接触部
接触部の反発力を分散させる可動接片
形状により,接触安定を実現しました。
接触部は金メッキを施していますの
で,高い接触信頼性が得られます。
スムーズで歯切れの良い操作感
金属バネ使用によるスムーズで歯切れの
良い操作感です。
省スペース化に貢献
高さ3.8mmの短胴形のため,
省スペース化に貢献します。
高耐熱性樹脂を採用
高耐熱性樹脂の採用により,
リフローによるはんだ付けが
可能です。
ガルウィング式を採用
ガルウィング式なので,はんだ付け
状態の確認が容易です。
●ロープロファイル ●高信頼性の接触部
回 路 表  ⃝印はC(コモン)との接続を示します
形   名
FR02-FR16P
FR02-KR16P
FR02-FC16P
FR02-KC16P
FR02-FR10P FR02-KR10P
FR02-FC10P FR02-KC10P
ポジション
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
コ ー ド
1
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝ ⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
2
⃝ ⃝
⃝ ⃝
⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝
⃝ ⃝
⃝ ⃝
4
⃝ ⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
⃝ ⃝ ⃝ ⃝
8
⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝
R:正(リアル)コード
C:裏(コンプリメンタリ)コード
共  通  仕  様
電 流 容 量
スイッチング定格   DC 5V 100mA
ノンスイッチング定格 DC 50V 100mA
使用温度範囲
ー 25~+85℃
はんだ耐熱性
はんだごてをご使用の場合:ランクB
リフローの場合:ランクB
「取扱説明/はんだ付け」D-8~D-9ページ参照
接触抵抗
100mΩ以下(20mV 10mAにて)
(導電部抵抗を除く接点部30mΩ以下)
絶縁抵抗
DC 250V 1GΩ以上
耐電圧
AC 250V 1分間以上
機械的開閉耐久性
10,000ステップ以上
電気的開閉耐久性
10,000ステップ以上
切換方式
FR02:切換タイミングを限定せず
各定格・性能値は単独試験における値であり,複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ~内をご確認ください。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com