Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FR02 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FR02
Description  dip rotary switch
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

FR02 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FR02 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FR02 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
589
FR02
新商品
トグル
ロッカ
押ボタン
照光式押ボタン
多機能押ボタン
非常停止
ユニバーサル
デ
ザ
イ
ン
キーロック
ロータリ
スライド
タクティル
傾
 
斜
タッチパネル
シートキーボード
表示灯
規格品
付属品
取扱説明
ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ,「取扱い説明」D-1ページ~をご確認ください。
取扱い説明
はんだ付けについて
はんだ付けの際は,ポジション設定を以下のようにして作業し
てください。尚,納入時は以下のポジションで設定されていま
す。
FR02-FR10P
, FR16P,KR10P,KR16P:0ポジション
FR02-FC10P
,KC10P:7ポジション
FR02-FC16P
,KC16P: F ポジション
丸洗い洗浄はできません
はんだ付け後のプリント基板面のフラックス洗浄に際しては,
アルコール系の洗浄液をお使いください。
取付けについて
はんだ付け後は,プリント基板のソリ等で端子部に機械的スト
レスが加わらないようにご注意ください。
操作部強度について
操作部強度は,下図に記載する範囲内でご使用願います。
ツマミタイプ
 ①30N
 ②10N
フラットタイプ
 ①30N
⃝取扱い説明
1
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com