Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SJA Datasheet(PDF) 4 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

Part # SJA
Description  SJA connector
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  JAM [Japan Automatic Machine Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.jam-net.co.jp/eng/
Logo JAM - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

SJA Datasheet(HTML) 4 Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.

  SJA Datasheet HTML 1Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SJA Datasheet HTML 2Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SJA Datasheet HTML 3Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SJA Datasheet HTML 4Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SJA Datasheet HTML 5Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SJA Datasheet HTML 6Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SJA Datasheet HTML 7Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd. SJA Datasheet HTML 8Page - Japan Automatic Machine Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
SJH connector
SJA
(UNIT:mm)
ウエハー 
WAFER
DIP、ストレート型ボス付き、プレスピンタイプ (DIP、Straight Type with Boss, Press Pin Type)
WSKBタイプ (WSKB Type)
DIP、ライトアングル型ボス付き、フォーミングタイプ (DIP、Right angle Type with Boss, Forming Type)
WLBタイプ (WLB Type)
DIP Type
DIP、ストレート型ボス付き、フォーミングタイプ (DIP、Straight Type with Boss, Forming Type)
WSBタイプ (WSB Type)
極 数
Pole No.
A
B
材 質
Material
ストレート型ボス付
WSB型
Straight Type with Boss.
WSB Type
ライトアングル型ボス付
WLB型
Right angleType with Boss.
WLB Type
2
─
SJA20-02WLB
6.0 2.0
■ベース:BASE■
ナイロン66 GF入り
(Nylon66 with GF)
UL94 V-0
■角ピン:Square pin■
黄銅(Brass)
スズメッキ材
(Pre-tin Plated)
3
─
SJA20-03WLB
8.0 4.0
4
SJA20-04WSB
SJA20-04WLB
10.0 6.0
5
SJA20-05WSB
SJA20-05WLB
12.0 8.0
6
SJA20-06WSB
SJA20-06WLB
14.0 10.0
7
SJA20-07WSB
SJA20-07WLB
16.0 12.0
8
SJA20-08WSB
SJA20-08WLB
18.0 14.0
9
SJA20-09WSB
SJA20-09WLB
20.0 16.0
10
SJA20-10WSB
SJA20-10WLB
22.0 18.0
11
SJA20-11WSB
SJA20-11WLB
24.0 20.0
12
SJA20-12WSB
SJA20-12WLB
26.0 22.0
13
SJA20-13WSB
SJA20-13WLB
28.0 24.0
製品番号 Product No.
極 数
Pole No.
製品番号 Product No.
A
B
材 質
Material
2
SJA20-02WSKB
6.0 2.0
■ベース:BASE■
UL94 V-0
■タブコンタクト:
Tab contact■
黄銅(Brass)
スズ銅メッキ
(Sn-Cu Plating)
3
SJA20-03WSKB
8.0 4.0
ナイロン66 GF入り
(Nylon66 with GF)
4P
5∼7P
8∼13P
2.8
1.7
6.3
2
B
A
1.3
φ0.8
No.
1
A
2
2.8
1.7
6.3
B
1.3
φ0.8
No.
1
A
B
2.8
1.7
6.3
2
1.3
φ0.8
No.
1
2P
3P
6.3
1.7
2.8
A
φ0.8
1.3
B
No.
1
6.3
1.7
2.8
1.3
φ0.8
A
B
2
No.
1
2P
6.6
A
3
B
No.
1
3P
3.1
6.6
A
B
No.
1
4P
3.1
6.6
A
B
No.
1
8∼13P
3.1
6.6
A
B
No.
1
5∼7P
A
3.1
6.6
No.
1
B
ストレート型ボス付WSKB型
Straight Type with Boss.
WSKB Type
4
‒
1,000
500
1,000
1,000
500
個数/袋
Quantity/Bag
個数/袋
Quantity/Bag
個数/袋
Quantity/Bag
Board to Wire
Connector
70



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com