Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N4 Datasheet(PDF) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N4
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N4 Datasheet(HTML) 16 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N4 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 50 page
background image
A3-15
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
(写No.AF88-1403)
SW-03RM形【SC11RAN-...】
SW-0RM形【SC13RAN-...】
(写No.AF88-1404)
SW-05RM形【SC14RAN-...】
質量:0.79kg
質量:0.83kg
接続図
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
接続図
補助接点が2b×2の場合は13-14
接点がb接点(11-12)になります。
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
78
29
主端子
補助端子
90( レール高さ15の場合)
80
(28)
8.5
補助端子M3.5(NO.)
3
リセットボタン
(リセットストローク3mm)
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
99
主端子M3.5
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
トリップボタン
主端子M3.5
18
26.5
補助端子M3.5
  (N.C.)
1
61
7.7
7.7
10
56
10
78
29
主端子
補助端子
90( レール高さ15の場合)
80
(28)
8.5
補助端子M3.5(NO.)
3
リセットボタン
(リセットストローク3mm)
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
61
119
10
補助端子M3.5
主端子M3.5
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
トリップボタン
主端子M3.5
27 10
35.5
7.7
7.7
66
補助端子M3.5
(NC)
22
34
34
56
4-M4
取付穴寸法図
32
4-M4
取付穴寸法図
66
34
34
1/L1 3/L2 5/L3 21
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3 22
A1
A2
A1 A2
13
13
14
2/T1 4/T2 6/T3 22
14
97 95
98 96
97 95
98 96
1/L1 3/L2 5/L3 21
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3 22
2/T1 4/T2 6/T3 22
A1 A2
A1 A2
97 95
98 96
97 95
98 96
(写No.AF88-1361)
SW-4-0RM形【SC18RAN-...】
SW-4-1RM形【SC19RAN-...】
(写No.AF88-1363)
SW-5-1RM形【SC20RAN-...】
(補助接点 1a1b×2)
(写No.KK02-307)
SW-5-1RM形【SC20RAN-...】
(補助接点 2a2b×2)
質量:0.87kg
質量:0.92kg
質量:0.96kg
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
接続図
補助接点が2b×2の場合に13-14
接点がb接点(11-12)になります。
78
29
主端子
補助端子
91( レール高さ15の場合)
81
(28)
8.5
補助端子M3.5
(N.O.)
3
リセットボタン
(リセットストローク 3mm)
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
61
141
13
9.7
補助端子
M3.5
主端子M4
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
トリップボタン
補助端子M3.5
(N.C.)
主端子M4
30
13
37.5
9.7
77
77
54
23
54
78
29
主端子
補助端子
119( レール高さ15の場合)
109
8.5
補助端子M3.5
(N.O.)
3
92
141
13
9.7
主端子M4
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
トリップボタン
補助端子M3.5
(N.C.)
主端子M4
30
13
37.5
9.7
77
61
リセットボタン
(リセットストローク
3mm)
77
54
23
54
4-M4
78
29
主端子
補助端子
91( レール高さ15の場合)
81
(28)
8.5
補助端子M3.5
(N.O.)
3
リセットボタン
(リセットストローク
3mm)
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
トリップボタン
主端子M4
19
26.5
補助端子M3.5
(N.C.)
61
9.7
主端子
M4
119
66
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
813
9.7
13
補助端子M3.5
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3 22
A1 A2
A1 A2
13
14
53 61
54 62
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3
22
13
14
53 61
54 62
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1
4/T2 6/T3
97
95
98
96
97 95
98 96
32
34
34
66
4-M4
取付穴寸法図
取付穴寸法図
取付穴寸法図
4-M4
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接続図
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
1/L1 3/L2 5/L3 21
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3 22
2/T1 4/T2 6/T3 22
A1 A2
A1 A2
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
●
可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)
接続図
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
1/L1 3/L2 5/L3 21
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3 22
A1
A2
A1 A2
13
13
14
2/T1 4/T2
6/T3 22
14
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com