Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N4 Datasheet(PDF) 38 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N4
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N4 Datasheet(HTML) 38 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N4 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 50 page
background image
A3-37
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
SC-N1RM/VS∼N3RM/VS形
SC-N4RM/VS∼N7RM/VS形
接続図
SC-N8RM/VS∼N12RM/VS形
SC-N14RM/VS形
・寸法表
〔単位:mm〕
形式
SC-N1RM/VS
SC-N2RM/VS
SC-N2SRM/VS
SC-N3RM/VS
商品コード
SC25BRE...
SC35BRE...
SC50BRE..
SC65BRE...
外形寸法
取付寸法
主端子寸法
A
161
187
B
108
130
C
143.5
158
D
65
70
E1
30
38
E2
70
75
F
10.5
10.5
S1
35.3
36.5
S2
59.5
78
T
65.5
72.5
P
16.5
20.5
Q
87
100
端子ねじ
M5
M6
質量
〔kg〕
1.6
2.6
取付ねじ
4-M4
4-M4
(注1)主回路配線はされておりません。 (注2)実線で記した接続線のみ当社で配線のうえ出荷します。
・寸法表
〔単位:mm〕
形式
SC-N4RM/VS
SC-N5RM/VS
SC-N6RM/VS
SC-N7RM/VS
SC-N8RM/VS
SC-N10RM/VS
SC-N11RM/VS
SC-N12RM/VS
SC-N14RM/VS
商品コード
SC80BRE-...
SC93BRE-...
SC1CBRE-...
SC1FBRE-...
SC1JBRE-...
SC2CBRE-...
SC3ABRE-...
SC4ABRE-...
SC6ABRE-...
外形寸法
取付寸法
主端子寸法
A1
303
327
358
421
421
454
454
700
A2
230
250
290
330
330
360
360
−
B
165
190
215
270
270
330
330
349
D
200
220
260
300
300
300
300
650
E1
7.5
7.5
7.5
10
10
15
15
41
E2
150
175
200
250
250
300
300
250
F
1.6
1.6
2
2
2
2.3
2.3
45
C
138.5
145
147
184
184
210
210
371
R
16
20
20
25
25
30
30
40
S1
19.5
27.5
34
42.5
42.5
54.5
54.5
17.5
S2
111
120
132
155
155
190
190
285
T
95.5
100
101
128
128
147
147
292
P
32
32
40
47
47
56
56
70
Q
135
147
162
177
177
192
192
324
端子ねじ
M6
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M16
質量
〔kg〕
5.0
6.7
8.1
13.0
13.0
21.4
21.4
80
0
0
0
0
0
0
0
50
取付ねじ
3-M5
3-M5
3-M6
4-M6
4-M6
4-M8
4-M8
4-M10
アーク
スペース
X
(注1)アークスペースは550V使用時の寸法で示しています。
(注2)主回路配線はされておりません。
(注3)実線で記した接続線のみ当社で配線の上出荷します。
C
A1
D
A2
Q
PP
R
T
F
取付穴
R
C
A1
D
A2
Q
PP
R
T
F
取付穴
R
CX
T
F
接地金属
A1
D
Q
PP
R
R
取付穴
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3
43 31
44 32
13 21
14 22
投入
引きはずし
スーパーマグネット
スーパーマグネット
スーパーマグネット
接続図
1/L1 3/L2 5/L3
E1
E2
2/T1 4/T2 6/T3
A2
53 61
54 62
13 21
14 22
引きはずし
TC
CC
投入
1/L1 3/L2 5/L3
E2
E1
2/T1 4/T2 6/T3
A1
43 31 83 71
44 32 84 72
引きはずし
TC
CC
投入
CC:投入コイル  TC:引きはずしコイル
CC:投入コイル  TC:引きはずしコイル
接続図
1 3
5
E1
E2
2 4 6
A1
A2
53 61
54 62
13 21
14 22
TC
CC
投入
1/L1 3/L2 5/L3
E1
E2
2/T1 4/T2 6/T3
A1
A2
43 31
44 32
引きはずし
引きはずし
TC
CC
投入
CC:投入コイル  TC:引きはずしコイル
C
T
R
A
Q
P
A1
A2 56
E2
55 E1
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3
43 31
44 32
13 21
14 22
投入
引きはずし
A1
A2
CC
TC
CC
TC
56
E2
55
E1
F
SC-N1RM/VS
SC-N2RM/VS
の取付けの場合
SC-N2SRM/VS
SC-N3RM/VS
の取付けの場合
D
D
A2
A1
接続図
1/L1 3/L2 5/L3
E1
E2
2/T1 4/T2 6/T3
A2
53 61
54 62
13 21
14 22
引きはずし
TC
CC
投入
1/L1 3/L2 5/L3
E2
E1
2/T1 4/T2 6/T3
A1
43 31 83 71
44 32 84 72
引きはずし
TC
CC
投入
CC:投入コイル  TC:引きはずしコイル
A2
A1
83 71
84 72
R
12.4
16.8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com