Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N4 Datasheet(PDF) 47 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N4
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N4 Datasheet(HTML) 47 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N4 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N4 Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 50 page
background image
A3-46
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
納
期
○
○
−
−
○
○
○
−
−
○
○
○
−
−
−
○
○
○
○
−
−
−
○
○
○
○
○
−
−
−
○
○
○
○
○
○
−
−
−
フレーム
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ(AC-3)
N1形
N2形
N2S形
N3形
N4形
N5形
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ(AC-3)
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
希望小売
価格〔円〕
三相かご形モータ
適用容量
〔kW〕
主回路電圧200V
主回路電圧400V
SC25BAAS-□■26
SC25BAAS-□■27
−
−
SC35BAAS-□■26
SC35BAAS-□■27
SC35BAAS-□■28
−
−
SC50BAAS-□■27
SC50BAAS-□■28
SC50BAAS-□■20
−
−
−
SC65BAAS-□■27
SC65BAAS-□■28
SC65BAAS-□■20
SC65BAAS-□■21
−
−
−
SC80BAAS-□■27
SC80BAAS-□■28
SC80BAAS-□■20
SC80BAAS-□■21
SC80BAAS-□■22
−
−
−
SC93BAAS-□■27
SC93BAAS-□■28
SC93BAAS-□■20
SC93BAAS-□■21
SC93BAAS-□■22
SC93BAAS-□■23
−
−
−
納
期
希望小売
価格〔円〕
200-240V
5.5
7.5
11
15
18.5
22
380-440V
11
15
22
30
37
45
200-240V
26
35
50
65
80
93
380-440V
25
32
48
65
80
90
SW-N1/3Q
SW-N2/3Q
SW-N2S/3Q
SW-N3/3Q
SW-N4/3Q
SW-N5/3Q
13,830
15,750
17,030
26,400
31,440
43,460
−
○
○
○
−
○
○
○
○
−
−
○
○
○
○
−
−
○
○
○
○
○
−
−
○
○
○
○
○
○
−
−
○
○
○
○
○
○
○
−
SC25BAAS-□■47
SC25BAAS-□■48
SC25BAAS-□■40
−
SC35BAAS-□■47
SC35BAAS-□■48
SC35BAAS-□■40
SC35BAAS-□■41
−
−
SC50BAAS-□■40
SC50BAAS-□■41
SC50BAAS-□■42
SC50BAAS-□■43
−
−
SC65BAAS-□■40
SC65BAAS-□■41
SC65BAAS-□■42
SC65BAAS-□■43
SC65BAAS-□■44
−
−
SC80BAAS-□■40
SC80BAAS-□■41
SC80BAAS-□■42
SC80BAAS-□■43
SC80BAAS-□■44
SC80BAAS-□■45
−
−
SC93BAAS-□■40
SC93BAAS-□■41
SC93BAAS-□■42
SC93BAAS-□■43
SC93BAAS-□■44
SC93BAAS-□■45
SC93BAAS-□■46
13,830
15,750
17,030
26,400
31,440
43,460
3.7
5.5
7.5
11
3.7
5.5
7.5
11
15
5.5
7.5
11
15
18.5
22
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
5.5
7.5
11
15
18.5   
22
30
37
45
●
ご参照ページ
項目
・電磁開閉器の付属サーマルリレー標準適用
・補助回路定格
・制御コイル
・性能
・接続可能電線サイズと締付けトルク
・外形寸法図・接続図 ❶
・商品コード説明
ご参照ページ
A4-24
A2-7
A2-7
A2-9
A2-36
A3-7
A2-4
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品 A
補助接点
構成
❶
形式
商品コード
❷
商品コード
❷
❶N1形以上は,補助接点構成4a4bまで製作いたします。
❷商品コード欄の□にはコイル電圧指定コード,■には補助接点構成指定コードが入ります。上記価格は,コイルAC200Vの価格です。
❶標準形電磁開閉器と同一です。ただし,サーマルリレーの接続図は,3ヒートエレメントと同一となります。
電磁接触器・電磁開閉器
速動形サーマルリレー付電磁開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com