Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BM8563 Datasheet(PDF) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BM8563
Description  High precision, low power consumption I2C interface real-time clock/calendar
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BM8563 Datasheet(HTML) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BM8563 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 18 page
background image
I
2
C 实时时钟/日历
BM8563
www.belling.com.cn
- 4 -
交流特性(如无特别说明,V
DD=1.8~5.5V,VSS=0V;TA=-40~+85℃;fosc=32.768kHz)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
振荡器
单边负载电容
CINT
内置在 OSCI 或 OSCO
-
6
-
pF
振荡器稳定性
Δf
OSC/
fOSC
ΔV
DD=200mV,TA=25℃
-
2×10
-7
-
-
石英晶体参数(f=32.768kHz)
串联电阻
RS
-
30
50
kΩ
并联负载电容
CL
-
6
12.5
pF
单边微调电容
CT
外接在 OSCI 或 OSCO
-
6
22
pF
CLKOUT 输出
CLKOUT 占空因数
δ
CLKOUT
[1]
-
50
-
%
I2C 总线定时特性
[2] [3]
SCL 时钟周期
fSCL
[4]
-
-
400
kHz
起动条件保持时间
tHDSTA
0.6
-
-
µs
重复起动条件建立
时间
tSUSTA
0.6
-
-
µs
SCL 低电平时间
tLOW
1.3
-
-
µs
SCL 高电平时间
tHIGH
0.6
-
-
µs
SCL 和 SDA 的上升沿时间
tr
-
-
0.3
µs
SCL 和 SDA 的下降沿时间
tf
-
-
0.3
µs
总线负载电容
Cb
-
-
400
pF
数据建立时间
tSUDAT
100
-
-
ns
数据保持时间
tHDDAT
0
-
-
ns
停止条件建立时间
tSUSTO
0.6
-
-
µs
可接受的总线尖峰
宽度
tSW
-
-
50
ns
注释 1:无特别说明 f
CLKOUT = 32.768kHz。
注释 2:所有定时数值在工作电压范围内(T
A 条件下)有效,参考输入电压 VSS 到 VDD 之间变化是 VIL 和
VIH 的值。
注释 3:I2C 总线在两个起动和一个停止条件下的访问时间必须小于 1s。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com