Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

BM8563 Datasheet(PDF) 6 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BM8563
Description  High precision, low power consumption I2C interface real-time clock/calendar
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BM8563 Datasheet(HTML) 6 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Back Button BM8563 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BM8563 Datasheet HTML 10Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
I
2
C 实时时钟/日历
BM8563
www.belling.com.cn
- 6 -
功能描述
BM8563 有 16 个 8 位寄存器,一个可自动增量的地址寄存器,一个内置 32.768kHz 振荡器(带有一
个内部集成的电容)
,一个分频器(用于给实时时钟 RTC 提供时钟源),一个可编程时钟输出,一个定时
器,一个报警器,一个掉电检测器和一个 400kHz 的 I2C 总线接口。
所有 16 个寄存器设计成可寻址的 8 位并行寄存器,但不是所有位都有用。前两个寄存器(内部地址
00H,01H)用作控制寄存器和状态寄存器,地址 02H~08H 用于时钟计数器(秒到年计数器)
,地址 09H~
0CH 用于报警寄存器(定义报警条件)
,地址 0DH 用于控制 CLKOUT 管脚的输出频率,地址 0EH 和 0FH
分别用作定时器控制寄存器和定时器寄存器。秒、分钟、小时、日、月、年、分钟报警、小时报警、日报
警寄存器的编码格式为 BCD 码,星期和星期报警寄存器不以 BCD 格式编码。
报警功能模式
一个或多个报警寄存器 MSB(AE=Alarm Enable 报警使能位)清 0 时,相应的报警条件有效,这样,
一个报警将在每分钟至每星期范围内产生一次。设置报警标志位 AF(控制/状态寄存器 2 的位 3)用于产
生中断,AF 只能用软件清除。
定时器
8 位的倒计数器(地址 0FH)由定时器控制寄存器(地址 0EH,参见表 22)控制,定时器控制寄存
器用于设定定时器的频率(4096Hz,64Hz,1Hz 或 1/60Hz),以及设定定时器有效或无效。定时器从软
件设置的 8 位二进制数倒计数,每次倒计数结束时,定时器设置标志位 TF(参见表 4), TF 用于产生一
个中断(
)
,每个倒计数周期产生一个脉冲作为中断信号,定时器标志位 TF 只能用软件清除。TI/TP(参
见表 4)控制中断产生的条件。当读定时器时,返回当前倒计数的数值。
CLKOUT 输出
管脚 CLKOUT 可以输出可编程的方波。CLKOUT 频率寄存器(地址 0DH,参见表 20)决定输出方
波的频率,可以输出 32.768kHz(缺省值),1024Hz,32Hz 和 1Hz 的方波。CLKOUT 为漏极开路输出管
脚,通电时有效,无效时为高阻抗。
复位
BM8563 内置一个复位电路,当振荡器停止工作时,复位电路开始工作。在复位状态下,I2C 总线被
初始化,所有寄存器(包括地址指针)除 TF、VL、TD1、TD0、TESTC、AE 位被置为逻辑 1 外,都将被
清零。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com