Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

DF6115 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # DF6115
Description  Backlight LED driver chip DF6115
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

DF6115 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  DF6115 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers DF6115 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers DF6115 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers DF6115 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers DF6115 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
3
ENA 控制
内置
40k 电阻到使能三极管基极,1.5v 以上开启;0.7v 以下关闭
DF6115 的升压控制机理
利用电感线圈,通过
BOOST 方式的 DC/DC 升压来提供灯能量,依靠升压后的稳压电容来抑
制灯电流纹波。正常情况下,功率
MOS 和肖特基二极管的品质决定升压效率。推荐的 DC/DC
升压比小于
1:5
灯电流的调节
反向调光,通过
PCB 板上 ADJ 的电压值通过电阻分压反馈到芯片 FB 管脚
工作频率调节
FZ 管脚悬空时,系统工作默认频率 280KHz
FZ 外接电阻下拉到 GND,则工作频率对应下降。外接 50K 到地时,频率约 150KHz
LED 灯电流控制
芯片的
FB 管脚通过采样 LED 灯串下的反馈电阻来控制灯电流,闭环稳定时 FB 的反馈电压为
220mV;
LED 灯串电流大小计算: I = 220mv / R
例如,灯串下电阻为
0.667 欧时,可控制灯电流大小为 330mA;电阻 1 欧,电流 220mA
输出开路保护
输出空载开路时,
OVP 管脚采样升压值,OVP 高达 10v 时,芯片关闭升压。
调节
OVP 外接的分压电阻串大小,可以调节高压保护数值大小(非线性,参考指导图)
输出短路保护
此保护功能需要外接一个
1A/100V 的 NMOS (可选用 sot-23 框架的小 MOS)
当输出短路时,芯片强制将该
NMOS 的栅极关闭,LED 串输出电压为 0
电源抗干扰
为保证大功率使用下的稳定,芯片电源输入的
VCC 管脚串联 10Ω电阻来与升压电源隔离。
热稳定曲线
功能描述
DF611
5
深圳市国顺威电子有限公司
www.guoshunwei.com 0755-29786700 29786200 82792272
地址:深圳市宝安区宝安大道2125-1号广安大厦六楼613



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com