Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

470 Datasheet(PDF) 4 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 470
Description  Electrovanne 3/2 ou 4/2
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

470 Datasheet(HTML) 4 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

  470 Datasheet HTML 1Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 2Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 3Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 4Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 5Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 6Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Electrovanne 3/2 ou 4/2
Raccordement : manchon taraudé G 1/8,
NPT 1/8
Steckkupplung für
Kunststoffschlauch
mit 6 mm Außen-ø
G 1/8, NPT 1/8
Raccordement : raccord rapide pour tube en plasti-
que de 6 mm de diamètre, orifices d'utilisation 2 et 4
vers le bas
Raccordement : raccord rapide pour tube en plasti-
que de ø 6 mm
Raccordement : de vanne à 3 voies en fonction C,
raccord rapide, orifice d'utilisation 4 vers le bas
Dimensions (en mm)
N'existe pas en version 3/2,
fonction «D»
Raccord rapide pour tube
en plastique de 6 mm de
diamètre extérieur



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com