Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

470 Datasheet(PDF) 5 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 470
Description  Electrovanne 3/2 ou 4/2
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

470 Datasheet(HTML) 5 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

  470 Datasheet HTML 1Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 2Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 3Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 4Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 5Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 6Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
Type 470
Vanne individuelle
Fonction
Raccordement de P/R
Raccordement de A/B
Tension/
Code
Fréquence
ident.
[V/Hz]
C
Raccord rapide ø 6
Raccord rapide ø 6
024/UC
072 987 K
raccordement vers le bas
110/UC
072 988 U
220/UC
089 267 A
G
G 1/8
G 1/8
024/UC
088 895 Q
110/UC
017 408 Y
220/UC
088 864 Y
Raccord moulé ø 6
Raccord moulé ø 6
024/UC
055 830 Y
110/UC
055 929 X
220/UC
055 507 Z
Raccord rapide ø 6
Raccord rapide ø 6
024/UC
088 896 R
110/UC
017 409 Z
220/UC
088 424 P
Tableau de commande (autres versions sur demande)
Accessoires
R
3
P
1
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
B
2
A
4
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
Remarque
Les vannes peuvent être juxtaposées sur un dispositif de support spécial.
Pour de plus amples informations, voir fiche technique du type 470 modulaire.
Désignation
Code
ident.
Vis de fermeture G 1/8
631 019 Y
Bouchon de fermeture
005 390 E
(pour des orifices de raccordement à vis non utilisés)
Plaque d'obturation enfichable pour raccord rapide
015 397 J
Bague de serrage pour raccord
015 401 P
Montage schématique
Orifices d'utilisation
Corps de vanne
Alimentation
et échappement d'air



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com