Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

470 Datasheet(PDF) 1 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 470
Description  Electrovanne 3/2 ou 4/2
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

470 Datasheet(HTML) 1 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

  470 Datasheet HTML 1Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 2Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 3Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 4Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 5Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 6Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Electrovanne 3/2 ou 4/2
Caractéristiques
q Raccord G 1/8, raccord
rapide, raccord moulé
q Normalement fermée ou
ouverte au repos, vanne
utilisée en distributeur
q Matériau du corps :
thermoplastique
q Importante sécurité de
commutation
q Grande durée de vie, même
en cas de fonctionnement
à sec
q Temps de commutation
rapide
q Commande manuelle
verrouillable en standard
q Affichage par LED
Type 470
Vanne individuelle
Conception
Le type 470 est une vanne à siège
pilotée avec membrane. Le principe à
balancier - conçu par Bürkert et qui a
fait ses preuves - assure le pilotage.
La vanne principale se compose de
trois ensembles élémentaires : le corps
de vanne avec membrane de pilotage,
les pistons et les joints du siège, et
enfin les embases pour le raccorde-
ment de P/R ou de A/B offrant de
nombreuses variantes de raccorde-
ment.
Le raccordement électrique est réalisé
à l'aide du connecteur type 1054 ou
type 1054-EL. Le type 470 existe
également comme vanne pneumatique
en système modulaire ou comme
vanne individuelle avec embase
Namur.
Application
q Pneumatique en général
q Technique d'entraînement
q Construction de machines
Avantages
Petite, puissante, flexible en mon-
tage modulaire, la vanne type 470
offre l'avantage d'une installation et
d'une maintenance aisées.
Toutes les bobines sont équipées
en standard d'un redresseur et d'un
varistor. Les raccords de service et
les orifices d'alimentation sont
compatibles avec tous types de
raccordements usuels.
Fluid Control Systems


Similar Part No. - 470

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Productwell Precision E...
470 PRODUCTWELL-470 Datasheet
178Kb / 4P
SHIELDED SMT POWER INDUCTORS
logo
Oscilent Corporation
470 OSCILENT-470 Datasheet
142Kb / 2P
HCMOS / TTL Output
logo
Littelfuse
470 LITTELFUSE-470 Datasheet
541Kb / 3P
The 470 series is a family of 125V rated high energy SMD fuses
logo
AiT Semiconductor Inc.
470 AITSEMI-470 Datasheet
817Kb / 4P
POWER INDUCTOR
470 AITSEMI-470 Datasheet
718Kb / 4P
WIRE WOUND SMD INDUCTOR
More results

Similar Description - 470

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
National Semiconductor ...
54F64DM NSC-54F64DM Datasheet
130Kb / 6P
4-2-3-2-Input AND-OR-Invert Gate
logo
NXP Semiconductors
74F64 PHILIPS-74F64 Datasheet
72Kb / 8P
4-2-3-2-input AND-OR-invert gate
1996 Mar 14
logo
Texas Instruments
SN54S64 TI-SN54S64 Datasheet
168Kb / 5P
4-2-3-2 INPUT AND-OR-INVERT GATES
logo
Fairchild Semiconductor
74F64 FAIRCHILD-74F64 Datasheet
48Kb / 4P
4-2-3-2-Input AND-OR-Invert Gate
logo
Texas Instruments
SN54S64 TI1-SN54S64_15 Datasheet
424Kb / 11P
4-2-3-2 INPUT AND-OR-INVERT GATES
logo
ON Semiconductor
NCP5395T ONSEMI-NCP5395T_13 Datasheet
256Kb / 25P
2/3/4-Phase Controller
July, 2013 ??Rev. 1
logo
Good Will Instrument Co...
GDM-8135 GWINSTEK-GDM-8135 Datasheet
571Kb / 1P
4 1/2 & 3 1/2 DIGITAL MULTIMETER
logo
Renesas Technology Corp
9DMU0431 RENESAS-9DMU0431 Datasheet
2Mb / 12P
2:4 1.5V PCIe Gen1-2-3 Clock Mux
09/24/14
9DMV0431 RENESAS-9DMV0431 Datasheet
2Mb / 13P
2:4 1.8V PCIe Gen1-2-3 Clock Mux
01/26/15
IDT5V41067A RENESAS-IDT5V41067A Datasheet
386Kb / 14P
2:4 PCIE GEN1/2/3 CLOCK MULTIPLEXER
112211
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com