Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PL75-47 Datasheet(PDF) 49 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # PL75-47
Description  RF interconnect products
PDF  141 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

PL75-47 Datasheet(HTML) 49 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button PL75-47 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-47 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-47 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-47 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-47 Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-47 Datasheet HTML 50Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-47 Datasheet HTML 51Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-47 Datasheet HTML 52Page - List of Unclassifed Manufacturers PL75-47 Datasheet HTML 53Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 141 page
background image
R
Trompeter Products Catalog - T21 Military/Aerospace
ISO 9001
Registered
(800) 982-2629
Fax: (818) 706-1040
www.trompeter.com
49
BJ154
F B
I
••••
••
•••
•
BJ154FL
F B
I
••••
••
•••
•
BJ157
F
32
22
32
BJ157FL
F
59
23
59
BJ159
F B
••••
••
•••
•
22
22
22
BJ159FL
F B
••••
••
•••
•
23
23
CJ150
F
••••
••
•••
•
32
22
32
CJ150FL
F
••••
••
•••
•
59
59
PL150
M
••••
•••
•
23
PL153
M
••••
••
•••
•
PL155
M
••••
••
•••
•
PL155FL
M
••••
••
•••
•
BJ3154
F B
I
••••
••
•••
•
68 68 68
BJ3159
F B
••••
••
•••
•
31 31 31
CJ3150
F
••••
••
•••
•
33 31 33
PL3155
M
••••
••
•••
•
•
BJ74
F B
I
•
•
•
•
•
••••
•
18
BJ74TL
F B
I
•
•
•
•
•
••••
•
39
BJ74FL
F B
I
•
•
•
•
•
••••
•
40
BJ77
F
•
••••
•
•••
•••
•
• ••••
••• 18
•• •
BJ77TL
F
••••
•
•••
•••
•
• ••••
••••
• 39 •
BJ77FL
F
••••
•
•••
•••
•
• ••••
••••
40 • •
BJ79
F B
•
•
•
•
•
• •
•
••••
•
•
BJ79TL
F B
•
•
•
• •
•
••••
•
18
BJ79FL
F B
•
•
•
• •
•
••••
•
BJ79TLRG F B
•
•
•
CJ70
F
•
•
•
18
•
•
•
•
CJ70TL
F
•
•
•
39 •
•
•
•
CJ70FL
F
•
•
•
40
•
•
•
•
PL71
M
•
•
•
•
•
•
PL73
M
•
•
•
•
•
• •
•
•••••
PL74
M
•
•
•
•
•
• •
•
•••••••
•
•
•• ••
•
•
PL75
M
•
•
•
•
•
•
• •
•
•••••••
•
•
•
•
• •
•
•
•
PL75FL
M
•
•
•
•
•
• •
•
•••••••
•
•
•• ••
•
•
PL375
M
•••••
•• •
•
•••••••
•
•
•• ••
•
•
BJ374
F B
I
•
•
•
•
•
••••
•
BJ377
F
••••
•• •••
•••••
••••
••••
•• •
BJ379
F B
•
•
•
•
•
••••
•
•
••
BJ379RG
F B
•
CJ370
F
•
•
•
•
•
•
BJ30
F
•
•
•
•
BJ39
F B
••
•
CJ30
F
••
•
PL30
M
•••••
••
•••
•
•
••
BJ330
F
•
•
•
•
BJ339
F B
••
•
PL330
M
••••
••
•••
•
•
••
BJ89
F B
•
•
•
•
•
•
•
19
BJ89F
F B
•
•
•
•
•
•
•
BJ893
F B
•
•
•
•
•
•
41
BJ893F
F B
•
•
•
•
•
•
CJ80
F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CJ380
F
•
•
•
•
•
•
•
CJ803
F
•
•
•
•
•
•
•
PL80
M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PL380
M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PL803
M
•
•
•
•
•
•
•
BJ389
F B
•
•
•
•
•
•
•
•
38
BJ389F
F B
•
•
•
•
•
•
J72D
F B
•
J150
F B
53 54
55
55
PL150
M
••••
•••
•••
Adapter table: coax/twinax/triax
Notes: "•" = Custom Adapters, see page 47. Standard Adapters are designated with a number, see page 50. Circuitry, see page 47.
I-
Insulated
B-
Bulkhead Mount
U-
75 Ohm Available
F-
Female
M-
Male
BB
B
B
BBB
BB
B
BBB
II
I
III
Adapters Continued on next page...
TPS
BNC
TNC
N
TRS
TTM
TRB
TRC/TRN
TRS
TTM
TRB
TRT
TWBNC
TWTNC
TRC/
TRN
PATCH
Coax/Twinax/Triax Adapters
•
•
PUSH
ON



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com