Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SST49LF080A Datasheet(PDF) 5 Page - Silicon Storage Technology, Inc

Part # SST49LF080A
Description  8 Mbit LPC Flash
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SST [Silicon Storage Technology, Inc]
Direct Link  http://www.sst.com/
Logo SST - Silicon Storage Technology, Inc

SST49LF080A Datasheet(HTML) 5 Page - Silicon Storage Technology, Inc

  SST49LF080A Datasheet HTML 1Page - Silicon Storage Technology, Inc SST49LF080A Datasheet HTML 2Page - Silicon Storage Technology, Inc SST49LF080A Datasheet HTML 3Page - Silicon Storage Technology, Inc SST49LF080A Datasheet HTML 4Page - Silicon Storage Technology, Inc SST49LF080A Datasheet HTML 5Page - Silicon Storage Technology, Inc SST49LF080A Datasheet HTML 6Page - Silicon Storage Technology, Inc SST49LF080A Datasheet HTML 7Page - Silicon Storage Technology, Inc SST49LF080A Datasheet HTML 8Page - Silicon Storage Technology, Inc SST49LF080A Datasheet HTML 9Page - Silicon Storage Technology, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 49 page
background image
Data Sheet
8 Mbit LPC Flash
SST49LF080A
5
©2006 Silicon Storage Technology, Inc.
S71235-02-000
5/06
LIST OF TABLES
TABLE 1: Pin Description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TABLE 2: Product Identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TABLE 3: Address bits definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TABLE 4: Address Decoding Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TABLE 5: LPC Read Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TABLE 6: LPC Write Cycle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TABLE 7: Multiple Device Selection Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TABLE 8: General Purpose Inputs Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TABLE 9: Memory Map Register Addresses for SST49LF080A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TABLE 10: Operation Modes Selection (PP Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TABLE 11: Software Command Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TABLE 12: DC Operating Characteristics (All Interfaces) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TABLE 13: Recommended System Power-up Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TABLE 14: Pin Capacitance (VDD=3.3V, Ta=25 °C, f=1 Mhz, other pins open) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TABLE 15: Reliability Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TABLE 16: Clock Timing Parameters (LPC Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TABLE 17: Reset Timing Parameters, VDD=3.0-3.6V (LPC Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TABLE 18: Read/Write Cycle Timing Parameters, VDD=3.0-3.6V (LPC Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
TABLE 19: AC Input/Output Specifications (LPC Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
TABLE 20: Interface Measurement Condition Parameters (LPC Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
TABLE 21: Read Cycle Timing Parameters, VDD=3.0-3.6V (PP Mode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
TABLE 22: Program/Erase Cycle Timing Parameters, VDD=3.0-3.6V (PP Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
TABLE 23: Reset Timing Parameters, VDD=3.0-3.6V (PP Mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
TABLE 24: Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com