Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

KY-020 Datasheet(PDF) 13 Page - AG Electronica

Part # KY-020
Description  Kit De Sensores Y Actuadores Compatibles Con Ardui
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

KY-020 Datasheet(HTML) 13 Page - AG Electronica

Back Button KY-020 Datasheet HTML 9Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 10Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 11Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 12Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 13Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 14Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 15Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 16Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 17Page - AG Electronica Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 50 page
background image
Descripción: Módulo LED SMD RGB, consiste en un LED capaz de crear
cualquier color utilizando RGB, tiene una entrada de voltaje PWM con
tres pines. Los colores primarios (rojo / verde / azul) son usados con el
fin de lograr el efecto de mezclar colores y obtener cualquier color
deseado. Con este módulo se pueden crear efectos de color muy
llamativos.
Especificaciones:
 Corriente máxima en el LED: 20mA
 Voltaje en cada color:
Rojo 1.80V (2.4 max),
Verde y Azul 2.8V (3.6V max)
 Voltaje de operación: 5V
Ejemplo:
En este ejemplo el Arduino deberá ser conectado de la siguiente forma:
Conexión:
Arduino pin 9 --> 180 Ohm --> Pin 'R' del módulo KY-009
Arduino pin 10 --> 100 Ohm --> Pin 'G' del módulo KY-009
Arduino pin 11 --> 100 Ohm --> Pin 'B' del módulo KY-009
Arduino GND --> pin '-' del módulo KY-009
Código:
int redpin = 11; int bluepin = 10; int greenpin = 9; int val=0;
void setup () {
pinMode (redpin, OUTPUT); pinMode (bluepin, OUTPUT); pinMode
(greenpin, OUTPUT); Serial.begin (9600);
}
Arduino KY-009: Modulo LED SMD tricolo



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com