Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

KY-020 Datasheet(PDF) 31 Page - AG Electronica

Part # KY-020
Description  Kit De Sensores Y Actuadores Compatibles Con Ardui
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

KY-020 Datasheet(HTML) 31 Page - AG Electronica

Back Button KY-020 Datasheet HTML 27Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 28Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 29Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 30Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 31Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 32Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 33Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 34Page - AG Electronica KY-020 Datasheet HTML 35Page - AG Electronica Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 50 page
background image
Descripción: El sensor funciona entre las longitudes de onda infrarroja
760 nm a 1100 nm, es más sensible utilizando dos salidas a 60 grados.
Salida analógica: señal analógica de tensión conectada a una resistencia
térmica. Señal digital: cuando la temperatura alcanza ciertos umbrales
la salida del sensor sube y baja en conjunto con la temperatura, esta
señal a la salida es variable con el potenciómetro.
Conexión:
Arduino pin GND --> Pin G del módulo.
Arduino pin +5V --> Pin “+” del módulo.
Arduino pin digital 4 --> Pin “D0” del módulo.
Arduino pin analógico 3 --> Pin “A0” del módulo.
Código:
/Example for KY-026
//TkkrLab
int Led = 13 ;// define LED Interface
int buttonpin = 3; // define the flame sensor interface
int analoog = A3; // define the flame sensor interface
int val ;// define numeric variables
val float sensor; //read analoog value
void setup ()
{
pinMode (Led, OUTPUT) ;// define LED as output interface
pinMode (buttonpin, INPUT) ;// output interface defines the flame
sensor
pinMode (analoog, INPUT) ;// output interface defines the flame sensor
Serial.begin(9600);
}
void loop ()
{
sensor = analogRead(analoog);
Serial.println(sensor); // display temperature
Arduino KY-026: Modulo Sensor de Llamas



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com