Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CRE6358 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CRE6358
Description  Green Energy Saving Current Mode PWM Power Converter
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

CRE6358 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CRE6358 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CRE6358 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CRE6358 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CRE6358 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CRE6358 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CRE6358 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CRE6358 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
制订:2015-02-11
总 7 页
第 4 页
CRE6353/58/59 SF
绿色节能电流模式 PWM 功率转换器
Vth_0D
零占空比时 FB 阈值电压
0.8
V
Vth_PL
过载 FB 阈值电压
3.7
V
Td_PL
过载延迟时间
50
mS
Zfb_IN
FB 端输入阻抗
4
KQ
电流检测部分
Tsoft
软启动时间
4
ms
T_blanking
前沿消隐时间
300
ns
Zsense_in
SENSE 端输入阻抗
40
KQ
Td_OC
过流检测控制延迟时间
从过流发生到 Gate 驱动
关闭的时间
120
nS
Vth_OC
电流限制阈值电压
FB=3.3V
0.76
0.8
0.82
V
振荡器部分
Fosc
正常的振荡频率
60
65
70
KHz
△f_Temp
温度与频率稳定性
5
%
△f_VDD
VDD 电压与频率稳定性
5
%
D_max
最大占空比
FB=3.3V, CS=0V
70
80
90
%
F_Hiccup
Hiccup Mode 频率
22
KHz
功率 MOSFET 部分
BVdss
MOSFET 漏源击穿电压
650
V
CRE6353SF
2
Q
CRE6358SF
2
Q
RDS(on)
漏源之间静态导通电阻
Vgs=10V,
IDS=1A
CRE6359SF
1
Q
频率抖动部分
△f_SOC
频率抖动范围
-4
4
%
工作原理
CRE635XSF系列芯片系列产品是小功率离线反激式开关电源功率转换器。对于宽范围输入,输出功率覆
盖60W 以内。为了降低系统待机功耗,满足国际节能标准,特别设计了Hiccup Mode控制。
启动电流和启动控制
CRE635XSF系列芯片的启动电流设计的比较低,因此当VDD 电压被充到UVLO(OFF),可迅速的启动。
为了减小损耗且保证可靠的启动,启动电阻可以采用一个更大的值。对于宽范围输入电压(85V~265V)
AC/DC 适配器设计,一个2M1/4W 的启动电阻和10uF/50V 的VDD电容可以提供快速启动和低功耗设计
方案。
工作电流
CRE635XSF系列芯片的工作电流较低,仅2mA(典型值),极低的工作电流和Hiccup Mode 特征共同使
电源获得良好的工作效率。
软启动
CRE635XSF系列芯片内部设计有4ms 的软启动时间,以减少电源启动期间电压应力。软启动在电源启动
瞬间工作。只要VDD 电压达到UVLO(OFF),峰值电流从0 到最大值用时4ms 逐渐增加。无论何种保护
导致的再次启动,都必将是软启动。
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
http://bjmdz.1688.com TEL:13538290828



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com