Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HSHCAD140A Datasheet(PDF) 21 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Part # HSHCAD140A
Description  Digital Humidity Sensor
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Direct Link  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

HSHCAD140A Datasheet(HTML) 21 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button HSHCAD140A Datasheet HTML 14Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAD140A Datasheet HTML 15Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAD140A Datasheet HTML 16Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAD140A Datasheet HTML 17Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAD140A Datasheet HTML 18Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAD140A Datasheet HTML 19Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAD140A Datasheet HTML 20Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAD140A Datasheet HTML 21Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. HSHCAD140A Datasheet HTML 22Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 22 page
background image
3-13. お取り扱い上の注意
3-13-1. 保管環境のご注意 Storage Environment
適切な温度・湿度環境(推奨環境:5~40
℃, 40~60%RH)で保管していただけるようお願いします。
また、塩素や腐食性のあるガスも避けるようお願いします。不適切な環境で保管した場合は、製品特性に
影響する事があります。
Products should be stored at an appropriate temperature and humidity (5 to 40℃, 40 to 60%RH).
Keep products away from chlorine and corrosive gas.
The sensor might be damaged when straged in improper condition or excluding this guarantee condition.
3-13-2. 使用時のご注意 Precaution in use
ESD耐性は2kV(HBM、人体モデル)までの耐性が確認されていますが、本製品は高密度集積回路を搭載した
電子部品の為、組み立ての際は静電気対策をお願いします。
The ESD tolerance is 2kV(HBM). Please manage ESD when assembling.
湿度センサー感湿部へのコンタミネーションの付着には十分ご注意下さい。コンタミネーションが付着した場合
正常な出力値を示さない可能性があります。カバーケースは外さないようお願いします。
また、周囲に塵・埃等が多い場合は、フィルターにより保護することを推奨します。
Please note the adhesion of the contamination to humidity sensor.
There is a possibility of not indicating a normal output value when the contamination adheres.
Please do not remove the cover case. If there are a lot of dust and dirt around it,
it is recommended to protect with a filter.
揮発性の高い有機溶剤にさらされないよう注意のこと。トルエン、キシレン、ホルマリン、
アセトン、メタノール、エタノールなどの有機溶剤に長時間暴露すると、出力変動の原因となります。
Be careful not to expose to volatile organic solvent. Exposure to organic solvents such as
toluene, xylene, formalin, acetone, methanol and ethanol for a long time causes fluctuation in output.
本保証条件以外、又は、不適切な条件でご使用された場合、センサが破損することがあります。
The sensor might be damaged when used on an improper condition or excluding this guarantee condition.
Digital Humidity Sensor
21 / 22
HSHCAD140A Datasheet
Rev.00
Apr/13/2021
(/)
3
(/)
4
(/)
11
(/)
5
(/)
8
(/)
9
(/)
10
(/)
2
(/)
7
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
ALPS ELECTRIC CO.,LTD. (/)
6
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
Confidential



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com