Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LAD Datasheet(PDF) 3 Page - Omron Electronics LLC

Part # LAD
Description  Resin-cast sealed type, ideal for DIP type reed relays for printed circuit board mounting
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

LAD Datasheet(HTML) 3 Page - Omron Electronics LLC

  LAD Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC LAD Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC LAD Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC LAD Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
LAD
B-243
拨动型微型继电器
L
A
D
■参考数据
环境温度与动作�复位电压
动作时间的分布
复位时间的分布
误动作冲击
LAD1
DC12V
LAD1
140
120
100
80
60
0
15
10
5
0
变
化
率
(
)%
试料:LAD1 DC12V
个数:10个
试料:LAD1 DC5V
个数:30个
试料:LAD1 DC5V
个数:30个
动作电压(平均值)
复位电压(平均值)
-40
-20
0
20
40
60
环境温度(℃)
动作时间(
µsec)
复位时间(
µsec)
跳动时间(
µsec)
Y
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
X
Z'
X'
Z
Y'
单位:m/s
2
Y
X
Z
Y'
X'
Z'
冲击方向
励磁、无励磁
N=10
测定:
3轴6方向上无励磁3次,
励磁
2次,然后施加各
冲击后产生误动作的值。
规格:
300m/s2
个
数
(
个
)
100
200
300
400
500
600
40
30
20
0
个
数
(
个
)
跳动时间的分布
试料:LAD1 DC5V
个数:30个
个
数
(
个
)
10
10
20
30
40
50
60
15
10
5
0
100
200
300
400
500
600
LAD1
DC5V
LAD2
DC12V
S
S
N
N
S
S
N
N
20
变
化
率
(
)%
变
化
率
(
)%
10
-10
-20
1.0
1.0
0.5
0.5
动作电压(平均值)
复位电压(平均值)
动作电压(平均值)
复位电压(平均值)
20
10
-10
-20
1.0
1.0
0.5
0.5
平均磁场强度(×10
3A/m)
N=5
测定:在平均磁场中测定继电器动作/复位电压
的变化率(最差磁场方向)
平均磁场强度(×10
3A/m)
N=5
测定:在平均磁场中测定继电器动作/复位电压
的变化率(最差磁场方向)
外界磁场与动作特性的变化



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com