Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LAD Datasheet(PDF) 4 Page - Omron Electronics LLC

Part # LAD
Description  Resin-cast sealed type, ideal for DIP type reed relays for printed circuit board mounting
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

LAD Datasheet(HTML) 4 Page - Omron Electronics LLC

  LAD Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC LAD Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC LAD Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC LAD Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
LAD
B-244
拨动型微型继电器
L
A
D
■外形尺寸
LAD1、LAD1S
LAD1U1
LAD1-001
LAD2
LAD2S
7max.
8max.
19.5max.
10.16
6.3
3.5
0.5
7max.
19.5max.
10.16
6.3
3.5
0.5
7max.
19.5max.
10.16
6.3
3.5
0.5
0.25
7.62
+1.0
-0.2
8max.
0.25
7.62
+1.0
-0.2
10.5max.
0.25
10.16
+1.0
-0.2
(TOP VIEW)
端子配置/内部连接图
(BOTTOM VIEW)
印刷基板加工尺寸
2.54
2.54
2.54
2.54
LAD1、LAD1S
LAD1U1
8-
φ0.8
+0.1孔
0
7.62
10.16
(同
TOP VIEW相同)
(线圈无极性)
(线圈无极性)
(线圈无极性)
(请确认线圈极性,正确配线)
14 13
9
8
1
2
6
7
14 13
9
8
1
2
6
7
14 13
9
8
1
2
6
7
14 13
9
8
1
2
6
7
+
-
2.54
2.54
2.54
2.54
8-
φ0.8
+0.1孔
0
7.62
10.16
2.54
2.54
2.54
2.54
8-
φ0.8
+0.1孔
0
10.16
10.16
■请正确使用
●「簧片继电器共通的注意事项」请参见相关页。
●「共通注意事项」请参考相关页。
●关于清洗
正确的使用方法
�请不要进行超声波清洗。
可以水洗进行超声波清洗可能导致线圈
断线,按点吸附。
●关于IC插座的使用
�
1极型为本公司生产的XR2A-1401-N
(通用型)
2极型适用的是XR2A-2201-N
型。
但是,使用的插座请不要超过额定值范
围(电流
1A在20℃)
注.
表示为商品方向指示标志。



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com