Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ST72F321BAR9T6 Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Part # ST72F321BAR9T6
Description  64/44-pin 8-bit MCU with 32 to 60K Flash/ROM, ADC, five timers, SPI, SCI, I2C interface
PDF  187 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72F321BAR9T6 Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72F321BAR9T6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics ST72F321BAR9T6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ST72F321BAR9T6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST72F321BAR9T6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST72F321BAR9T6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST72F321BAR9T6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST72F321BAR9T6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST72F321BAR9T6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST72F321BAR9T6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 187 page
background image
Table of Contents
187
6/187
14.1 FLASH OPTION BYTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
14.2 DEVICE ORDERING INFORMATION AND TRANSFER OF CUSTOMER CODE . . . . . 176
14.3 DEVELOPMENT TOOLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
14.3.1 Starter kits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
14.3.2 Development and debugging tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
14.3.3 Programming tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
14.3.4 Socket and Emulator Adapter Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
14.4 ST7 APPLICATION NOTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
15 KNOWN LIMITATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
15.1 ALL DEVICES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
15.1.1 Unexpected Reset Fetch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
15.1.2 External interrupt missed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
15.1.3 Clearing active interrupts outside interrupt routine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
15.1.4 SCI Wrong Break duration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
15.1.5 16-bit Timer PWM Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
15.1.6 TIMD set simultaneously with OC interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
15.1.7 I2C Multimaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
15.1.8 Pull-up always active on PE2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
15.1.9 ADC accuracy 32K Flash devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
16 REVISION HISTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com