Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CRE2535 Datasheet(PDF) 4 Page - CRE Semiconductor Inc.

Part # CRE2535
Description  Primary-side controlled high-precision constant voltage/constant current PWM controller
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CRE [CRE Semiconductor Inc.]
Direct Link  http://en.cresemi.com/
Logo CRE - CRE Semiconductor Inc.

CRE2535 Datasheet(HTML) 4 Page - CRE Semiconductor Inc.

  CRE2535 Datasheet HTML 1Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 2Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 3Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 4Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 5Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 6Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 7Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 8Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 9Page - CRE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
CRE2535/2536/2538
CRE2535/2536/2538
CRE2535/2536/2538
CRE2535/2536/2538
原边控制高精度恒压////恒流 PWM
PWM
PWM
PWM 控制器
第 4页 共 9 页
电气特性参数:
(Ta= 25℃, 若无其它说明 VDD=16V)
参数
描述
测试条件
最小
典型
最大
单位
供电电源部分
I
DD_ST
启动电流
VDD=13V
5
20
μA
I
DD_OP
工作电流
INV=2V,CS=0V
VDD=18V
2.5
3.5
mA
UVLO(ON)
进入欠压锁定阈值电压
VDD 下降时
8.5
9.7
10.8
V
UVLO(OFF)
退出欠压锁定阈值电压
VDD 上升时
11.6
12.5
13.8
V
OVP
过压保护阈值电压
VDD 上升至输出关
断
27.5
29.5
31.5
V
V
DD_clamp
电源箝位电压
IDD=10mA
26.5
28.7
30
V
电流检测输入部分
T
LEB
前沿消隐时间
625
ns
Vth_oc
过流保护阈值
880
910
940
mV
Td_oc
过流保护延迟
110
ns
Z
SENSE_IN
输入阻抗
50
Kohm
T_ss
软启动时间
17
ms
恒压部分
Freq_NOM
正常工作频率
50
KHz
Freq_startup
INV=0V,COMP=5V
14
KHz
Δf/Freq
频率抖动幅度
±6
%
误差放大器部分
Vref_EA
误差放大器输入基准电压
1.97
2
2.03
V
Gdc
误差放大器的直流增益
60
db
I
_COMP_MAX
线损补偿最大电流
INV=2V,COMP=0V
37.5
μA
MOSFET 部分
CRE2535
Vds
DS 击穿电压
600
V
Rdson
On 电阻
12
15
Ohm
Pout
带载能力
5
*10
W
CRE2536
Vds
DS 击穿电压
600
V
Rdson
On 电阻
8.5
10
Ohm
Pout
带载能力
9
*16
W
CRE2538
Vds
DS 击穿电压
600
V
Rdson
On 电阻
4.4
5
Ohm
Pout
带载能力
12
*20
W
注:Pout 典型值为宽电压范围 85VAC-264VAC 下的带载能力;
Pout 最大值为窄电压范围 185VAC-264VAC 下的带载能力。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com