Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CRE2535 Datasheet(PDF) 7 Page - CRE Semiconductor Inc.

Part # CRE2535
Description  Primary-side controlled high-precision constant voltage/constant current PWM controller
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CRE [CRE Semiconductor Inc.]
Direct Link  http://en.cresemi.com/
Logo CRE - CRE Semiconductor Inc.

CRE2535 Datasheet(HTML) 7 Page - CRE Semiconductor Inc.

  CRE2535 Datasheet HTML 1Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 2Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 3Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 4Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 5Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 6Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 7Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 8Page - CRE Semiconductor Inc. CRE2535 Datasheet HTML 9Page - CRE Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
CRE2535/2536/2538
CRE2535/2536/2538
CRE2535/2536/2538
CRE2535/2536/2538
原边控制高精度恒压////恒流 PWM
PWM
PWM
PWM 控制器
第 7页 共 9 页
此,电感 Lp 和 Fsw 的乘积为一定值,从
而限制了最大的输出功率,避免了系统进
入连续工作模式。
电流检测和前沿消隐
CRE2535/2536/2538
采
样
功
率
MOSFET 上的电流是通过
CS 来实现的。
CRE2535/2536/2538 不仅设计了逐周期的
电流限制,而且设计了峰值电流限制,最
大的峰值电流电压为
0.9V 。因此,
MOSFET 上最大的峰值电流为:
S
peak
R
V
I
9
.
0
(max) =
(6)
CRE2535/2536/2538 在 CS 端设计了
一个约为 540ns 的前沿消隐时间用来防
止在开关导通时刻错误的过流保护被触
发。因此,不需要在 CS 端在增加额外 的
RC 滤波电路。采样电流的输入信号
CS
和误差放大器的输出 COMP 共同决定开关
的占空比,稳定输出。
EMI 特性的改善
为了改善
CRE2535/2536/2538 系统
的 EMI 特性,芯片内部采用了两种方
式。其中一种方式是采用频率抖动,即在
CRE2535/2536/2538 正常工作频率的基础
上叠加一个微小的扰动。也就是说,内部
振荡器的频率被调制用来分散谐波干扰能
量,分散的能量能够最小化
EMI 带宽。
另一种方式是软驱动,即逐渐打开功
率
MOSFET。当提供给功率 MOSFET 的栅驱动
太强时,EMI 特性会变差;当提供给功率
MOSFET 的栅驱动太弱时,开关损耗又会
加大,因此需要在
EMI 特性和开关损耗
之间寻求折衷来提供合适的栅驱动。
CRE2535/2536/2538 采用了软驱动和图腾
柱输出结构,既获得了很好的
EMI 特
性,又降低了开关损耗。频率抖动和软驱
动的综合应用使系统的
EMI 特性获得了
很大的改善。
保护控制
CRE2535/2536/2538 为了确保系统的
正常工作内置了多重保护措施。当这些保
护措施一旦被触发,将会关断
MOSFET。
这些保护措施包括逐周期的电流限制、峰
值电流限制、过温保护、电源箝位、软启
动、欠压锁定等。芯片的供电电源
VDD
由辅助绕组提供。当
VDD 低于进入欠压
锁定的阈值电压时,开关将会被关断,随
后
系
统
自
动
进
入
重
启
状
态
。
CRE2535/2536/2538 每次的重启都具有软
启动功能。
典型性能曲线



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com