Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PD57 Datasheet(PDF) 2 Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

Part # PD57
Description  PD57/60-1276 Hardware Manual
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TRINAMIC [TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.]
Direct Link  http://www.trinamic.com
Logo TRINAMIC - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

PD57 Datasheet(HTML) 2 Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG.

  PD57 Datasheet HTML 1Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 2Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 3Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 4Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 5Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 6Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 7Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 8Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. PD57 Datasheet HTML 9Page - TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
PD57/60-1276 Hardware Manual • Hardware Version V1.10 | Document Revision V1.01 • 2018-JUL-18
2 / 24
Contents
1
Features
3
1.1 General Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.2 TRINAMIC’s Unique Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2.1 stealthChop™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2.2 spreadCycle™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2.3 stallGuard2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.2.4 coolStep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.2.5 sixPoint Motion Controller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2
Order Codes
7
3
Mechanical and Electrical Interfacing
8
3.1 PD57/60-1276 Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.2 PD57/60-1276 Dimensions and Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.3 PD57/60-1276 Motor Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.4 PD57/60-1276 Torque Curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4
Connectors and LEDs
13
4.1 Power supply and I/O Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2 CAN Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.3 Motor Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.4 LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5
Functional Description
17
5.1 Typical Application Wiring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2 Inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6
Operational Ratings and Characteristics
18
6.1 Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.2 Electrical Characteristics (Ambient Temperature 25° C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.3 I/O Ratings (Ambient Temperature 25° C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6.4 Functional Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.5 Other Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7
Abbreviations used in this Manual
19
8
Figures Index
20
9
Tables Index
21
10 Supplemental Directives
22
10.1 Producer Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.2 Copyright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.3 Trademark Designations and Symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.4 Target User . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.5 Disclaimer: Life Support Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.6 Disclaimer: Intended Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
10.7 Collateral Documents & Tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
11 Revision History
24
11.1 Hardware Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
11.2 Document Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
©2018 TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG, Hamburg, Germany
Terms of delivery and rights to technical change reserved.
Download newest version at www.trinamic.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com