Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RM3272D Datasheet(PDF) 4 Page - Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.

Part # RM3272D
Description  High efficiency and high precision, PSR charger driver chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  REACTOR [Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.reactor-micro.com
Logo REACTOR - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd.

RM3272D Datasheet(HTML) 4 Page - Shaanxi Reactor Microelectronics Co., Ltd.

  RM3272D Datasheet HTML 1Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272D Datasheet HTML 2Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272D Datasheet HTML 3Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272D Datasheet HTML 4Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272D Datasheet HTML 5Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272D Datasheet HTML 6Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272D Datasheet HTML 7Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd. RM3272D Datasheet HTML 8Page - Shaanxi  Reactor  Microelectronics  Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
高效率高精度,PSR 充电器驱动芯片
RM3272D 规格书
RM3272D_Rev.1.0
www.reactor-micro.com
- 4-
陕西亚成微电子股份有限公司
电气特性:
(Ta=25℃,VDD= 16V)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源供应部分
ST
DD
I
_
启动电流
VDD=13V
-
5
20
uA
OP
DD
I
_
工作电流
INV=1.9V,CS=0V,VDD=16V
-
2
3
mA
UVLO(ON)
VDD 关断电压
VDD 下降时
8.2
9.0
10.5
V
UVLO(OFF)
VDD 开启电压
VDD 上升时
13.5
14.5
16.0
V
CLAMP
DD
V
_
VDD 最大工作
电压
IDD=10mA
27
28.5
30
V
Vovp
过压保护电压
增加 VDD 电压直到频率关断
26
27.5
29
V
电流检测输入部分
LEB
T
前沿消隐时间
600
nS
oc
th
V
_
过流保护
检测电压
870
900
930
mV
oc
D
T
_
过流延迟
110
nS
IN
SENSE
Z
_
输入阻抗
50
KΩ
SS
T
软启动时间
10
mS
频率振荡部分
Freq_Max
IC 最大
工作频率
55
60
65
KHz
Freq_Nom
正常工作频率
50
KHz
Freq_startup
INV=0,COMP=4.5V
14
KHz
△f/Freq
抖频范围
±5
%
误差放大部分
Vref_EA
反馈基准电压
1.98
2
2.02
V
Gain
直流增益
60
dB
I_Comp_Max
最大线补电流
INV=2V,COMP=0V
55
uA
功率 MOSFET 部分
BVdss
漏极与源极最
大击穿电压
VGS=0V,ID=250uA
650
V
Rds(ON)
直流导通电阻
VGS=10V,ID=1.0A
5.5
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com