Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WGD4307SW Datasheet(PDF) 8 Page - Whirlpool.

Part # WGD4307SW
Description  Electrical Requirements
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WGD4307SW Datasheet(HTML) 8 Page - Whirlpool.

Back Button WGD4307SW Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
8
Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard
Les dimensions indiquées correspondent à l’espacement recommandé permis.
Ƀ
Prévoir davantage d’espace pour faciliter l’installation et l’entretien.
Ƀ
Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
Ƀ
Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sécheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
Ƀ
Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimums d’entrée d’air en haut et en bas de la porte.
Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l’air sont acceptables.
Ƀ
Il faut aussi prendre en compte l’espace requis entre les appareils voisins.
*Dégagement minimum recommandé
14 po
(356 mm)
3 po
(76 mm)
48 po2
(460 mm)
24 po2
3 po
(76 mm)
1 po
(25 mm)
6 po/0 po*
(152 mm/0 mm)
1 po/0 po*
(25 mm/0 mm)
maximum
18 po
DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com