Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WGD4307SW Datasheet(PDF) 12 Page - Whirlpool.

Part # WGD4307SW
Description  Electrical Requirements
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WGD4307SW Datasheet(HTML) 12 Page - Whirlpool.

Back Button WGD4307SW Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
W11679973A
04/25
Espacio para la instalación en un lugar empotrado o en un clóset
Las dimensiones que se ilustran son para el espacio recomendado.
Ƀ
Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio técnico.
Ƀ
Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del piso.
Ƀ
Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
Ƀ
Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e inferior de la
puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aberturas de ventilación equivalentes.
Ƀ
También se deberán tener en cuenta los requisitos para la ubicación de otro electrodoméstico que lo acompañe.
Espacios mínimos/recomendados
®
/TM ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.
14"
(356 mm)
3"
(76 mm)
48 pul2
(460 mm)
24 pul2
3"
(76 mm)
1"
(25 mm)
6"/0"*
(152 mm/0 mm)
1"/0"*
(25 mm/0 mm)
máximo
DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com