Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

WGD4307SW Datasheet(PDF) 10 Page - Whirlpool.

Part # WGD4307SW
Description  Electrical Requirements
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WGD4307SW Datasheet(HTML) 10 Page - Whirlpool.

Back Button WGD4307SW Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WGD4307SW Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
10
DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE
ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes
de instalar y usar el electrodoméstico.
Requisitos eléctricos
Tipo de combustible
Eléctrico
Gas
Amperaje mínimo del circuito
30 A
15 A
Consumo de amperios máximo
26 A
6 A
Voltaje de funcionamiento
120/240 V CA únicamente
120 V CA únicamente
Clasificación de corriente en Canadá
24 A
6 A
Frecuencia de funcionamiento
60Hz
A
B
D
C
E
84.2
°
Dimensiones del producto
pul (mínimo)
mm (mínimo)
pul (máximo)
mm (máximo)
A
Altura (con patas)
411∕2
1054
431∕8
1095
B
Ancho
29
737
-
-
C
Altura superior (con patas)
367∕8
937
381∕2
978
D
Profundidad
281∕2
724
-
-
E
Profundidad con la puerta abierta
413∕4
1060
-
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com